Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LBE63C Arkusz danych(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
LBE63C Arkusz danych(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
5 / 22 page Version 2.3 LB E63C 2016-06-02 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Forward Voltage Groups 4) page 21 Durchlassspannungsgruppen 4) Seite 21 Dominant Wavelength Groups 3) page 21 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 21 Group Partial Flux 1) page 21 Partial Flux Luminous Flux 7) page 21 Gruppe Partieller Lichtfluss 1) Seite 21 Partieller Lichtfluss Lichtstrom 7) Seite 21 (min.) E v [lux] (max.) E v [lux] (typ.) Φ V [mlm] T2 355 450 200 U1 450 560 300 U2 560 710 400 V1 710 900 500 V2 900 1120 600 AA 1120 1400 800 Group Gruppe (min.) V F [V] (max.) V F [V] 2 2.90 3.30 3 3.30 3.80 4 3.80 4.40 Group blue Gruppe (min.) λdom [nm] (max.) λdom [nm] 3 463 467 4 467 471 5 471 475 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |
Podobny numer części - LBE63C_16 |
|
Podobny opis - LBE63C_16 |