Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LBT66G Arkusz danych(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

Numer części LBT66G
Szczegółowy opis  Information Displays
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LBT66G Arkusz danych(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LBT66G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LBT66G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LBT66G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LBT66G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LBT66G Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LBT66G Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LBT66G Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LBT66G Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LBT66G Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 23 page
background image
2015-04-30
10
Version 2.2
LB T66G
Relative Forward Voltage 6) page 22
Relative Vorwärtsspannung 6) Seite 22
ΔVF = VF - VF(25 °C) = f(Tj); IF = 20 mA
Relative Luminous Intensity 6) page 22
Relative Lichtstärke 6) Seite 22
IV/IV(25)°C = f(Tj); IF = 20 mA
LBT66G
-40
-20
0
20
40
60
80
Tj [°C]
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
VF [V]
LB T66G
-40
-20
0
20
40
60
80
100
Tj [°C]
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
Iv
Iv(25°C)
: blue


Podobny numer części - LBT66G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT61101 SIPAT-LBT61101 Datasheet
190Kb / 3P
   611MHz SAW Filter 10MHz Bandwidth
LBT61101 SIPAT-LBT61101 Datasheet
196Kb / 3P
   611MHz SAW Filter 10MHz Bandwidth
logo
OSRAM GmbH
LBT64G OSRAM-LBT64G Datasheet
714Kb / 24P
   TOPLED Black
LBT64G-V1CA-59 OSRAM-LBT64G-V1CA-59 Datasheet
714Kb / 24P
   TOPLED Black
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT6502 SIPAT-LBT6502 Datasheet
88Kb / 1P
   SAW Filter Electrical Characteristic
More results

Podobny opis - LBT66G

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LPM67K OSRAM-LPM67K Datasheet
501Kb / 20P
   Information Displays
LYQ396 OSRAM-LYQ396 Datasheet
1Mb / 20P
   Information Displays
LYT64F OSRAM-LYT64F Datasheet
2Mb / 24P
   Information Displays
LYT68F OSRAM-LYT68F Datasheet
549Kb / 22P
   Information Displays
LRT68F OSRAM-LRT68F Datasheet
545Kb / 22P
   Information Displays
LYM67K OSRAM-LYM67K Datasheet
503Kb / 20P
   Information Displays
LYT66F OSRAM-LYT66F Datasheet
706Kb / 23P
   Information Displays
LOM67K OSRAM-LOM67K Datasheet
501Kb / 20P
   Information Displays
LOT64F OSRAM-LOT64F Datasheet
2Mb / 24P
   Information Displays
LAM67F OSRAM-LAM67F Datasheet
536Kb / 21P
   Information Displays
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com