Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TMA12N65H Arkusz danych(PDF) 7 Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company

Numer części TMA12N65H
Szczegółowy opis  650V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  WUMC [Wuxi Unigroup Microelectronics Company]
Strona internetowa  http://www.tsinghuaicwx.com/en/index.asp
Logo WUMC - Wuxi Unigroup Microelectronics Company

TMA12N65H Arkusz danych(HTML) 7 Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company

  TMA12N65H Datasheet HTML 1Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TMA12N65H Datasheet HTML 2Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TMA12N65H Datasheet HTML 3Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TMA12N65H Datasheet HTML 4Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TMA12N65H Datasheet HTML 5Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TMA12N65H Datasheet HTML 6Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TMA12N65H Datasheet HTML 7Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company TMA12N65H Datasheet HTML 8Page - Wuxi Unigroup Microelectronics Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
TMA12N65H, TMP12N65H
www.tsinghuaicwx.com
Wuxi Unigroup Microelectronics Company
V3.0
7
TO-220F


Podobny numer części - TMA12N65H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wuxi Unigroup Microelec...
TMA12N50H WUMC-TMA12N50H Datasheet
670Kb / 5P
   500V N-Channel MOSFET
More results

Podobny opis - TMA12N65H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Bruckewell Technology L...
MSF4N65 BWTECH-MSF4N65 Datasheet
1Mb / 6P
   650V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF10N65 GOOD-ARK-SSF10N65 Datasheet
1Mb / 7P
   650V N-Channel MOSFET
SSF5NS65UF GOOD-ARK-SSF5NS65UF Datasheet
1Mb / 7P
   650V N-Channel MOSFET
SSF11NS65U GOOD-ARK-SSF11NS65U_15 Datasheet
1Mb / 7P
   650V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS4N65F SEMIHOW-HFS4N65F Datasheet
204Kb / 7P
   650V N-Channel MOSFET
HFS4N65FS SEMIHOW-HFS4N65FS Datasheet
205Kb / 7P
   650V N-Channel MOSFET
HFD5N65S SEMIHOW-HFD5N65S_15 Datasheet
330Kb / 10P
   650V N-Channel MOSFET
HFS2N65S SEMIHOW-HFS2N65S_16 Datasheet
193Kb / 7P
   650V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQA7N65C FAIRCHILD-FQA7N65C Datasheet
722Kb / 8P
   650V N-Channel MOSFET
FDP15N65 FAIRCHILD-FDP15N65 Datasheet
1Mb / 10P
   650V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFD5N65S SEMIHOW-HFD5N65S Datasheet
991Kb / 8P
   650V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com