Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

ATZB-S1-256-3-0-C Arkusz danych(PDF) 18 Page - ATMEL Corporation

Numer części ATZB-S1-256-3-0-C
Szczegółowy opis  ZigBit 2.4GHz Single chip Wireless Module
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ATMEL [ATMEL Corporation]
Strona internetowa  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATZB-S1-256-3-0-C Arkusz danych(HTML) 18 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 14Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 15Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 16Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 17Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 18Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 19Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 20Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 21Page - ATMEL Corporation ATZB-S1-256-3-0-C Datasheet HTML 22Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 27 page
background image
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
D
D
C
C
B
B
A
A
*
mega256RFR2_Connector.SchDoc
2
4
7/25/2013
2:34:35 PM
*
ATMEL Norway
Vestre Rosten 79
N-7075 TILLER
NORWAY
PAGE:
of
TITLE:
Document number:
Revision: A
Date:
Sanjay Yadav
MSK
*
PE3_AIN1_OC3A
PD3_TXD1_INT3
PD5_XCK1
PD4_ICP1
PG2_AMR
PB4_OC2A_PCINT4
PB6_OC1B_PCINT6
PE0_PCINT8
CLKI
PF0_ADC0
PF1_ADC1
PF2_ADC2_DIG2
PF3_ADC3_DIG4
PF5_ADC5_TMS
PF6_ADC6_TDO
PF7_ADC7_TDI
AREF
VCC_3V3
PD6_T1
PE2_AINO
PD2_RXD1_INT2
PB7_OC0A_OC1C_PCINT7
PF4_ADC4_TCK
PE7_ICP3_INT7_CLKO
PB3_MISO_PDO_PCINT3
PB2_MOSI_PDI_PCINT2
PB0_SSN_PCINT0
PB1_SCK_PCINT1
PD0_SCL_INT0
PD1_SDA_INT1
PG5_OC0B
GND
1
GND
2
VDD
3
VDD
4
RSTN
5
PE2/XCK0/AIN0
10
PE3/OC3A/AIN1
11
GND
12
PD2/RXD1/INT2
13
PD3/TXD1/INT3
14
PD5/XCK1
15
PD4/ICP1
16
PD6/T1
17
PG2/AMR
18
PB4/OC2A/PCINT4
19
PB6/OC1B/PCINT6
20
PB7/OC0A/OC1C/PCINT7
21
PE0/RXD0/PCINT8
22
PE1/TXD0
23
AREF
24
PF0/ADC0
25
PF2/ADC2/DIG2
27
PF3/ADC3/DIG4
28
GND
29
PF4/ADC4/TCK
30
PF5/ADC5/TMS
31
PF6/ADC6/TDO
32
PF7/ADC7/TDI
33
PG5/OC0B
34
PE4/OC3B/INT4
35
PF1/ADC1
26
PD0/SCL/INT0
36
CLKI
38
PE7/ICP3/INT7/CLKO
39
PD1/SDA/INT1
37
PD7/T0
40
GND
42
GND
41
PB3/MISO/PDO/PCINT3
8
PB1/SCK/PCINT1
9
PB2/MOSI/PDI/PCINT2
7
PB0/SSN/PCINT0
6
Z1
ZB_RFR2_outline
GND_RF
GND_RF
GND_RF
GND_RF
PE1_TXD0
SCK
MISO
MOSI
SS
SPI
SPI
AIN0
AIN1
Analog Comparator I/P
ANALOG COMPARATOR
XLK1
UART_RX1
UART_TX1
UART1
UART1
T0/IRQ
T1
AMR/input TC2
PWM Out TC0
Trigger Input TC1
Timer/Counter
Timer/Counter
PWM/INT4
PWM/INT6
PWM/INT7
PCINT/ PWM output
PCINT/ PWM
UART_RXD0
UART_TXD0
UART0
UART0
ADC0
ADC1
ADC2
ADC3
AREF
ADC
ADC
TCK
TDI
TDO
TMS
nRST
JTAG
JTAG
SCL
SDA
TWI
TWI
CLKO
CLKI
CLK IO
CLK IO
nRST
PD7_T0
Wake up INT
WK_INT
PE4_OC3B_INT4
nRST
nRST
PG5_OC0B
PG5_OC0B
PD7_T0
PD7_T0


Podobny numer części - ATZB-S1-256-3-0-C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ATMEL Corporation
ATZB-S1-256-3-0-C ATMEL-ATZB-S1-256-3-0-C_14 Datasheet
1Mb / 27P
   ZigBit 2.4GHz Single chip Wireless Module
More results

Podobny opis - ATZB-S1-256-3-0-C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ATMEL Corporation
ATZB-S1-256-3-0-U ATMEL-ATZB-S1-256-3-0-U_14 Datasheet
971Kb / 25P
   ZigBit 2.4GHz Single Chip Wireless Module
ATZB-S1-256-3-0-C ATMEL-ATZB-S1-256-3-0-C_14 Datasheet
1Mb / 27P
   ZigBit 2.4GHz Single chip Wireless Module
ATZB-X0-256-3-0-C ATMEL-ATZB-X0-256-3-0-C_14 Datasheet
1Mb / 28P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-24-A2 ATMEL-ATZB-24-A2 Datasheet
966Kb / 25P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-24-A2 ATMEL-ATZB-24-A2_14 Datasheet
966Kb / 25P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-A24-UFLB ATMEL-ATZB-A24-UFLB_14 Datasheet
3Mb / 22P
   ZIGBIT 2.4GHZ AMPLIFIED WIRELESS
ATZB-RF-233-1-C ATMEL-ATZB-RF-233-1-C_14 Datasheet
1,008Kb / 22P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-RF-233-1-C ATMEL-ATZB-RF-233-1-C Datasheet
534Kb / 20P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-24-B0 ATMEL-ATZB-24-B0_14 Datasheet
966Kb / 25P
   ZIGBIT 2.4GHZ WIRELESS MODULES
ATZB-X0-256-4-0-CN ATMEL-ATZB-X0-256-4-0-CN_14 Datasheet
1Mb / 26P
   ZIGBIT 900MHZ WIRELESS MODULES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com