Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLPGU53D Arkusz danych(PDF) 8 Page - Toshiba Semiconductor

Numer części TLPGU53D
Szczegółowy opis  TOSHIBA InGaAlP LED
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TLPGU53D Arkusz danych(HTML) 8 Page - Toshiba Semiconductor

  TLPGU53D Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TLPGU53D Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TLPGU53D Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TLPGU53D Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TLPGU53D Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TLPGU53D Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TLPGU53D Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TLPGU53D Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TLPGU53D Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
TLGU53T,TLGU53C,TLGU53D,TLPGU53T,TLPGU53C,TLPGU53D
2002-01-17
8
TLPGU53D
Forward voltage VF (V)
IF – VF
Forward current IF (mA)
IV – IF
Case temperature Tc (°C)
IV – Tc
Wavelength
l (nm)
Relative luminous intensity – Wavelength
Radiation pattern
Ambient temperature Ta (°C)
IF – Ta
Ta
= 25°C
40
0
120
30
0
20
40
10
20
60
80
100
10
1
100
1
500
3
5
30
50
0.5
10
Ta
= 25°C
100
2.0
2.3
50
30
10
3
1
1.7
2.1
5
100
1.8
1.9
2.2
Ta
= 25°C
20
-20
80
5
0.1
3
10
1
0.3
0.5
0
40
60
100
520
600
0.8
0
0.6
1.0
0.2
0.4
540
560
580
IF = 20 mA
Ta
= 25°C
30
°
0
°
60
°
90
°
90
°
30
°
60
°
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
80
°
70
°
50
°
40
°
20
°
10
°
70
°
80
°
50
°
40
°
20
°
10
°


Podobny numer części - TLPGU53D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLPGU53D TOSHIBA-TLPGU53D Datasheet
266Kb / 9P
   Panel Circuit Indicator
TLPGU53DF TOSHIBA-TLPGU53DF Datasheet
266Kb / 9P
   Panel Circuit Indicator
More results

Podobny opis - TLPGU53D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Toshiba Semiconductor
TLGE23TP TOSHIBA-TLGE23TP Datasheet
178Kb / 7P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLGE53T TOSHIBA-TLGE53T Datasheet
221Kb / 12P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLOU123 TOSHIBA-TLOU123 Datasheet
145Kb / 6P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLSE50T TOSHIBA-TLSE50T Datasheet
220Kb / 12P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLSU180P TOSHIBA-TLSU180P Datasheet
142Kb / 6P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLOU262 TOSHIBA-TLOU262 Datasheet
164Kb / 6P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLSU160 TOSHIBA-TLSU160 Datasheet
144Kb / 6P
   TOSHIBA InGaALP LED
TLSU124 TOSHIBA-TLSU124 Datasheet
255Kb / 6P
   TOSHIBA INGAALP LED
TLRH190P TOSHIBA-TLRH190P Datasheet
127Kb / 4P
   TOSHIBA LED Lamp InGaALP Red Light Emission
TLYH190P TOSHIBA-TLYH190P Datasheet
127Kb / 4P
   TOSHIBA LED Lamp InGaALP Yellow Light Emission
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com