Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

M27W512-120B6 Arkusz danych(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Numer części M27W512-120B6
Szczegółowy opis  512 Kbit (64K x8) Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M27W512-120B6 Arkusz danych(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  M27W512-120B6 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M27W512-120B6 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M27W512-120B6 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M27W512-120B6 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M27W512-120B6 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M27W512-120B6 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M27W512-120B6 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M27W512-120B6 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M27W512-120B6 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 21 page
background image
3/21
M27W512
Figure 12.FDIP28W - 28 pin Ceramic Frit-seal DIP, with window, Package Outline. . . . . . . . . . . . 15
Table 12. FDIP28W - 28 pin Ceramic Frit-seal DIP, with window, Package Mechanical Data . . . . 15
Figure 13.PDIP28 - 28 pin Plastic DIP, 600 mils width, Package Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 13. PDIP28 - 28 pin Plastic DIP, 600 mils width, Package Mechanical Data . . . . . . . . . . . . 16
Figure 14.PLCC32 - 32 lead Plastic Leaded Chip Carrier, Package Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 14. PLCC32 - 32 lead Plastic Leaded Chip Carrier, Package Mechanical Data . . . . . . . . . . 17
Figure 15.TSOP28 - 28 lead Plastic Thin Small Outline, 8 x 13.4 mm, Package Outline . . . . . . . . 18
Table 15. TSOP28 - 28 lead Plastic Thin Small Outline, 8 x 13.4 mm, Package Mechanical Data 18
PART NUMBERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Table 16. Ordering Information Scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
REVISION HISTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Table 17. Revision History. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20


Podobny numer części - M27W512-120B6

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
M27W512-120B6TR STMICROELECTRONICS-M27W512-120B6TR Datasheet
108Kb / 16P
   512 Kbit 64Kb x8 Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
More results

Podobny opis - M27W512-120B6

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
M27C512 STMICROELECTRONICS-M27C512_07 Datasheet
278Kb / 22P
   512 Kbit (64K x8) UV EPROM and OTP EPROM
M27C512-12C1 STMICROELECTRONICS-M27C512-12C1 Datasheet
403Kb / 22P
   512 Kbit (64K x8) UV EPROM and OTP EPROM
M27V512 STMICROELECTRONICS-M27V512 Datasheet
108Kb / 16P
   512 Kbit (64Kb x8) Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
May 1998
M27C512 STMICROELECTRONICS-M27C512 Datasheet
397Kb / 22P
   512 Kbit 64Kb x8 UV EPROM and OTP EPROM
M27W512 STMICROELECTRONICS-M27W512 Datasheet
108Kb / 16P
   512 Kbit 64Kb x8 Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
M27C64A STMICROELECTRONICS-M27C64A_06 Datasheet
181Kb / 22P
   64 Kbit (8Kb x8) UV EPROM and OTP EPROM
M27W512 STMICROELECTRONICS-M27W512_08 Datasheet
187Kb / 22P
   512 Kbit (64 Kbit x8) low-voltage OTP EPROM
June 2008 Rev 4
M87C257 STMICROELECTRONICS-M87C257_06 Datasheet
164Kb / 22P
   Address Latched 256 Kbit (32Kb x8) UV EPROM and OTP EPROM
M27W101 STMICROELECTRONICS-M27W101_06 Datasheet
211Kb / 23P
   1 Mbit (128Kb x8) Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
M27W801 STMICROELECTRONICS-M27W801_06 Datasheet
202Kb / 24P
   8 Mbit 1Mb x8 Low Voltage UV EPROM and OTP EPROM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com