Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC10EP139DTR2 Arkusz danych(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

Numer części MC10EP139DTR2
Szczegółowy opis  3.3V / 5V ECL /2/4, /4/5/6 Clock Generation Chip
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC10EP139DTR2 Arkusz danych(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC10EP139DTR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10EP139DTR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10EP139DTR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10EP139DTR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC10EP139DTR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC10EP139DTR2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC10EP139DTR2 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC10EP139DTR2 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC10EP139DTR2 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
MC10EP139, MC100EP139
http://onsemi.com
9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Figure 5.
B2, Fmax/Jitter
FREQUENCY (MHz)
1
2
3
4
5
6
7
8
(JITTER)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Figure 6.
B5, Fmax/Jitter
FREQUENCY (MHz)
1
2
3
4
5
6
7
8
(JITTER)


Podobny numer części - MC10EP139DTR2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC10EP139DTR2 ONSEMI-MC10EP139DTR2 Datasheet
192Kb / 14P
   3.3V / 5V ECL 첨2/4, 첨4/5/6 Clock Generation Chip
December, 2006 ??Rev. 7
MC10EP139DTR2G ONSEMI-MC10EP139DTR2G Datasheet
192Kb / 14P
   3.3V / 5V ECL 첨2/4, 첨4/5/6 Clock Generation Chip
December, 2006 ??Rev. 7
MC10EP139DTR2G ONSEMI-MC10EP139DTR2G Datasheet
218Kb / 14P
   Clock Generation Chip
August, 2016 ??Rev. 14
More results

Podobny opis - MC10EP139DTR2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC10EP139 ONSEMI-MC10EP139_06 Datasheet
192Kb / 14P
   3.3V / 5V ECL 첨2/4, 첨4/5/6 Clock Generation Chip
December, 2006 ??Rev. 7
logo
Freescale Semiconductor...
MC100ES6039 FREESCALE-MC100ES6039 Datasheet
236Kb / 8P
   3.3V ECL/PECL/HSTL/LVDS 2/4, 4/6 Clock Generation Chip
MC100ES6139 FREESCALE-MC100ES6139 Datasheet
241Kb / 12P
   3.3V ECL/PECL/HSTL/LVDS 2/4, 4/6 Clock Generation Chip
logo
ON Semiconductor
MC100EL39 ONSEMI-MC100EL39 Datasheet
120Kb / 7P
   5V ECL 첨2/4, 첨4/6 Clock Generation Chip
November, 2006 ??Rev. 6
MC100LVEL39 ONSEMI-MC100LVEL39 Datasheet
120Kb / 6P
   3.3V ECL 첨2/4, 첨4/6 Clock Generation Chip
November, 2006 ??Rev. 9
MC100LVEP34 ONSEMI-MC100LVEP34 Datasheet
164Kb / 12P
   2.5V / 3.3V ECL /2, /4, /8 Clock Generation Chip
February, 2005 ??Rev. 7
MC100EL38 ONSEMI-MC100EL38_06 Datasheet
122Kb / 7P
   5V ECL 첨2, 첨4/6 Clock Generation Chip
October, 2006 ??Rev. 7
MC100LVEL38 ONSEMI-MC100LVEL38_16 Datasheet
242Kb / 7P
   3.3V ECL Clock Generation Chip
July, 2016 ??Rev. 11
MC100LVEL34 ONSEMI-MC100LVEL34_14 Datasheet
99Kb / 9P
   3.3V ECL Clock Generation Chip
April, 2014 ??Rev. 4
MC100LVEL38 ONSEMI-MC100LVEL38_06 Datasheet
123Kb / 7P
   3.3V ECL 첨2, 첨4/6 Clock Generation Chip
November, 2006 ??Rev. 8
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com