Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SC4897 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Hitachi Semiconductor

Numer części 2SC4897
Szczegółowy opis  Silicon NPN Triple Diffused
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC4897 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Hitachi Semiconductor

  2SC4897 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SC4897 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC4897 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC4897 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Electrical Characteristics (Ta = 25°C)
Item
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions
———————————————————————————————————————————
Collector to emitter breakdown
V(BR)CEO
800
V
IC = 10 mA,
voltage
RBE = ∞
———————————————————————————————————————————
Emitter to base breakdown
V(BR)EBO
6—
V
IE = 10 mA, IC = 0
voltage
———————————————————————————————————————————
Collector cutoff current
ICES
500
µA
VCE = 1500 V,
RBE = 0
———————————————————————————————————————————
DC current transfer ratio
hFE
——
38
VCE = 5 V,
IC = 1 A
———————————————————————————————————————————
Collector to emitter saturation
VCE(sat)
——
5
V
IC = 14 A, IB = 3.5 A
voltage
———————————————————————————————————————————
Base to emitter saturation
VBE(sat)
1.5
V
IC = 14 A, IB = 3.5 A
voltage
———————————————————————————————————————————
Fall time
tf
0.5
µs
ICP = 10 A, IB1 = 2 A
IB2 ≈ –3A, fH = 31.5 kHz
———————————————————————————————————————————
Maximum Collector Power Dissipation Curve
200
150
100
50
0
50
100
150
200
Case Temperature
Tc (°C)
Area of Safe Operation
40
30
20
10
0
500
1000
1500
2000
Collector to Emitter Voltage V
(V)
CE
(100V, 25A)
(800V, 4A)
0.5 mA
2SC4897


Podobny numer części - 2SC4897

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
2SC4897 ETC1-2SC4897 Datasheet
55Kb / 2P
   Power Bipolar Transistors
More results

Podobny opis - 2SC4897

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Hitachi Semiconductor
2SC4692 HITACHI-2SC4692 Datasheet
44Kb / 5P
   SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED DIFFUSED
2SD2300 HITACHI-2SD2300 Datasheet
32Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD1606 HITACHI-2SD1606 Datasheet
35Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD2107 HITACHI-2SD2107 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC1881 HITACHI-2SC1881 Datasheet
35Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC2611 HITACHI-2SC2611 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC4499 HITACHI-2SC4499 Datasheet
39Kb / 8P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC4797 HITACHI-2SC4797 Datasheet
20Kb / 4P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC3322 HITACHI-2SC3322 Datasheet
45Kb / 7P
   Silicon NPN Triple Diffused
logo
Renesas Technology Corp
2SC1515 RENESAS-2SC1515 Datasheet
160Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD1126 RENESAS-2SD1126 Datasheet
147Kb / 7P
   Silicon NPN Triple Diffused
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com