Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FW359 Arkusz danych(PDF) 5 Page - Sanyo Semicon Device

Numer części FW359
Szczegółowy opis  FW359
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

FW359 Arkusz danych(HTML) 5 Page - Sanyo Semicon Device

  FW359 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device FW359 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device FW359 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device FW359 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device FW359 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device FW359 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
FW359
No.7549-5/6
--30
--40
--20
--50
--60
--10
0
10
10000
1000
100
7
5
3
2
7
5
3
2
7
5
3
2
1.0
1000
100
10
7
5
3
2
7
5
3
2
7
5
3
2
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
Ciss, Coss, Crss -- VDS
IT06059
--0.1
--1.0
23
5
7
--10
23
5
7
ドレイン電流, ID -- A
SW Time -- ID
IT06058
VDD= --30V
VGS= --10V
tf
tr
td(off)
td(on)
Crss
Coss
Ciss
f=1MHz
[Pch]
[Pch]
A S O
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
--0.01
2
3
5
7
--0.1
2
3
5
7
--1.0
2
3
5
7
--10
2
3
23
5 7
2
3
5 7
--0.1
--1.0
--10
23
5
7--100
IT06062
0
--8
--7
--9
030
25
10
520
15
--10
--2
--1
--4
--3
--6
--5
総ゲート電荷量, Qg -- nC
VGS -- Qg
IT06060
Ta=25°C
1パルス
セラミック基板(2000mm2×0.8mm)装着時 1unit
Operation in this area
is limited by RDS(on).
IDP= --14A
ID= --3A
≦10µs
100
µs
DC
operation
1ms
100ms
10ms
10s
IT06063
0
0
0.4
0.2
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.6
0.4
0.2
0.8
2.4
2.2
2.0
2.0
2.2
2.4
許容損失(FET 2), PD -- W
PD(FET 1) -- PD(FET 2)
VDS= --30V
ID= --3A
[Pch]
[Pch]
[Nch, Pch共通]
[Nch, Pch共通]
0
0
20
40
60
80
100
120
1.5
1.0
0.5
2.5
2.0
2.2
1.8
140
160
周囲温度, Ta -- °C
PD -- Ta
IT06064
1 unit
全損失
セラミック基板(2000mm2×0.8mm)装着時,
PW≦10s
セラミック基板(2000mm2×0.8mm)装着時,
PW≦10s


Podobny numer części - FW359

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
FW30 ETC1-FW30 Datasheet
56Kb / 1P
   30 Watt AC Adapter
logo
Lineage Power Corporati...
FW300A1 LINEAGEPOWER-FW300A1 Datasheet
599Kb / 20P
   dc-dc Converters 36 to 75 Vdc Input, 5 Vdc Output 250 W to 300 W
FW300B1 LINEAGEPOWER-FW300B1 Datasheet
562Kb / 20P
   FW250B1 and FW300B1 Power Modules: dc-dc Converters: 36 Vdc to 75 Vdc Input, 12 Vdc Output; 250 W to 300 W
logo
List of Unclassifed Man...
FW3012-760-NC ETC1-FW3012-760-NC Datasheet
56Kb / 1P
   30 Watt AC Adapter
FW3015-760-NC ETC1-FW3015-760-NC Datasheet
56Kb / 1P
   30 Watt AC Adapter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com