Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

NTE54 Arkusz danych(PDF) 1 Page - NTE Electronics

Numer części NTE54
Szczegółowy opis  Silicon Complementary Transistors High Frequency Driver for Audio Amplifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE54 Arkusz danych(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE54 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE54 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE54 (NPN) & NTE55 (PNP)
Silicon Complementary Transistors
High Frequency Driver for Audio Amplifier
Description:
The NTE54 (NPN) and NTE55 (PNP) are silicon complementary transistors in a TO220 type case
designed for use as a high frequency driver in audio amplifier applications.
Features:
D DC Current Gain Specified to 4A:
hFE =
40 Min @ IC = 3A
=
20 MIn @ IC = 4A
D Collector–Emitter Sustaining Voltage: VCEO(sus) = 150V Min
D High Current Gain–Bandwidth Product: fT = 30MHz Min @ IC = 500mA
Absolute Maximum Ratings:
Collector–Emitter Voltage, VCEO
150V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collector–Base Voltage, VCBO
150V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Emitter–Base Voltage, VEB)
5V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Collector Current, IC
Continuous
8A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peak
16A
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Power Dissipation (TC = +25°C), PD
50W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above 25
°C
0.04W/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total Power Dissipation (TA = +25°C), PD
2W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above 25
°C
0.016W/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Junction Temperature, TJ
–65
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–65
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermal Resistance, Junction–to–Case, RthJC
+2.5
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermal Resistance, Junction–to–Ambient, RthJA
+62.5
°C/W
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note 1. Matched complementary pairs are available upon request (NTE55MCP). Matched comple-
mentary pairs have their gain specification (hFE) matched to within 10% of each other.


Podobny numer części - NTE54

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NTE Electronics
NTE5400 NTE-NTE5400 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 0.8 Amp Sensitive Gate
NTE5401 NTE-NTE5401 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 0.8 Amp Sensitive Gate
NTE5402 NTE-NTE5402 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 0.8 Amp Sensitive Gate
NTE5403 NTE-NTE5403 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 0.8 Amp Sensitive Gate
NTE5404 NTE-NTE5404 Datasheet
18Kb / 2P
   Silicon Controlled Rectifier (SCR) 0.8 Amp Sensitive Gate
More results

Podobny opis - NTE54

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NTE Electronics
NTE382 NTE-NTE382 Datasheet
19Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors Audio Frequency Driver
NTE297 NTE-NTE297 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors Audio Amplifier, Driver
NTE373 NTE-NTE373 Datasheet
17Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors Audio Amplifier, Driver
NTE293 NTE-NTE293 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors Audio Amplifier and Driver
NTE186 NTE-NTE186 Datasheet
20Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors General Purpose Output & Driver for Audio Amplifier
NTE2633 NTE-NTE2633 Datasheet
21Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors High Frequency Video Driver
NTE2576 NTE-NTE2576 Datasheet
19Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors Audio Output Driver
NTE188 NTE-NTE188 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors High Voltage Amplifier & Driver
NTE300 NTE-NTE300 Datasheet
19Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors Audio Power Amplifier
NTE284 NTE-NTE284 Datasheet
22Kb / 2P
   Silicon Complementary Transistors Audio Amplifier Output
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com