Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AK5522 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Asahi Kasei Microsystems

Numer części AK5522
Szczegółowy opis  Differential Input Stereo 32-bit ADC with Excellent PSRR
Download  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Strona internetowa  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK5522 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK5522 Datasheet HTML 2Page - Asahi Kasei Microsystems AK5522 Datasheet HTML 3Page - Asahi Kasei Microsystems AK5522 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AK5522 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AK5522 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AK5522 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AK5522 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AK5522 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AK5522 Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 84 page
background image
[AK5522]
017002311-E-00
2017/03
- 6 -
Handling of Unused Pin
The unused I/O pins should be connected appropriately.
Classification
Pin Name
Setting
Analog
LINP, LINN, RINP, RINN
Open
REGAO
(AVDD = 4.5V - 5.5V, Regulator for DAC = Enable)
Decouple with a 10 F capacitor
to AVSS
REGAO
(AVDD = 4.5V - 5.5V, Regulator for DAC = Disable)
Open
REGAO (AVDD = 3.0V - 3.6V)
Open
LOOP
Open
Digital
CKS1, CKS0, SD, DIF (Serial Control mode)
Connect to DVSS
TDMI (TDM mode)
Connect to DVSS
MCLK (PLL Slave mode)
Open


Podobny numer części - AK5522

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK5522VN AKM-AK5522VN Datasheet
1Mb / 84P
   Differential Input Stereo 32-bit ADC with Excellent PSRR
More results

Podobny opis - AK5522

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK5522VN AKM-AK5522VN Datasheet
1Mb / 84P
   Differential Input Stereo 32-bit ADC with Excellent PSRR
AK5397 AKM-AK5397 Datasheet
1Mb / 44P
   32-Bit Stereo Premium ADC
AK5397EQ AKM-AK5397EQ Datasheet
1Mb / 44P
   32-Bit Stereo Premium ADC
AK5556VN AKM-AK5556VN_16 Datasheet
1Mb / 69P
   6-Channel Differential 32-bit ADC
AK5572 AKM-AK5572 Datasheet
1Mb / 68P
   2-Channel Differential 32-bit ADC
AK5576 AKM-AK5576 Datasheet
1Mb / 69P
   6-Channel Differential 32-bit ADC
AK5558VN AKM-AK5558VN_16 Datasheet
1Mb / 70P
   8-Channel Differential 32-bit ADC
AK5538VN AKM-AK5538VN Datasheet
1Mb / 70P
   8-Channel Differential 32-bit ADC
AK5574 AKM-AK5574 Datasheet
1Mb / 68P
   4-Channel Differential 32-bit ADC
AK5552VN AKM-AK5552VN_16 Datasheet
1Mb / 68P
   2-Channel Differential 32-bit ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com