Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

BTS3080EJ Arkusz danych(PDF) 30 Page - Infineon Technologies AG

Numer części BTS3080EJ
Szczegółowy opis  Smart Low-Side Power Switch
Download  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Strona internetowa  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BTS3080EJ Arkusz danych(HTML) 30 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BTS3080EJ Datasheet HTML 26Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 27Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 28Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 29Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 30Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 31Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 32Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 33Page - Infineon Technologies AG BTS3080EJ Datasheet HTML 34Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 45 page
background image
Datasheet
30
Rev. 1.0
2016-09-12
HITFET - BTS3080EJ
Smart Low-Side Power Switch
Characterization Results
Figure 25
Typical EAR vs. Nr of cycles @ TJ(0) = 25°C and 105°C, VBAT = 13.5 V
Dynamic characteristics (switching times):
Figure 26
Typical tF, tR vs VIN @ TJ = -40 … 150°C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1,0E+0
10,0E+0
100,0E+0
1,0E+3
10,0E+3
100,0E+3
1,0E+6
10,0E+6
Cycles
3A, 25°C
6A, 25°C
3A, 105°C
6A, 105°C
0
50
100
150
200
250
300
3
3.5
4
4.5
5
5.5
VIN [V]
-40°C - Fall time
25°C - Fall time
150°C - Fall time
-40°C - Rise time
25°C -Rise time
150°C - Rise time


Podobny numer części - BTS3080EJ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BTS3080TF INFINEON-BTS3080TF Datasheet
1Mb / 39P
   Smart Low-Side Power Switch
Rev. 1.0 2016-06-01
More results

Podobny opis - BTS3080EJ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Infineon Technologies A...
BTS3118N INFINEON-BTS3118N_08 Datasheet
277Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2008-04-1
BTS3205G INFINEON-BTS3205G Datasheet
399Kb / 21P
   Smart Low-Side Power Switch
Rev. 1.0, December 2007
BTS3410G INFINEON-BTS3410G_07 Datasheet
304Kb / 12P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2007-11-06
BTS141TC INFINEON-BTS141TC Datasheet
273Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-07-20
BSP77 INFINEON-BSP77_08 Datasheet
272Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2008-04-14
BTS3110N INFINEON-BTS3110N_08 Datasheet
278Kb / 11P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3, 2008-04-1
BTS3408G INFINEON-BTS3408G_08 Datasheet
434Kb / 18P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.3 2008-01-09
BTS3028SDL INFINEON-BTS3028SDL Datasheet
1Mb / 22P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-12-06
BTS3046SDR INFINEON-BTS3046SDR Datasheet
1Mb / 22P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-12-06
BTS3104SDL INFINEON-BTS3104SDL Datasheet
1Mb / 22P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.0, 2009-12-06
BTS3800SL INFINEON-BTS3800SL Datasheet
1Mb / 18P
   Smart Low Side Power Switch
Rev. 1.1, 2011-04-30
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com