Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SFH-480 Arkusz danych(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

Numer części SFH-480
Szczegółowy opis  GaAlAs-Lumineszenzdioden
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-480 Arkusz danych(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  SFH-480 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-480 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
SFH 480, SFH 481, SFH 482
2001-10-01
5
Gruppierung der Strahlstärke I
e in Achsrichtung
gemessen bei einem Raumwinkel
Ω = 0.01 sr
Grouping of Radiant Intensity I
e in Axial Direction
at a solid angle of
Ω = 0.01 sr
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
SFH
480-2
SFH
480-3
SFH
481
SFH
481-1
SFH
481-2
Strahlstärke
Radiant intensity
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
Ie min
I
e max
> 40
> 63
≥ 10
10
20
16
mW/sr
mW/sr
Strahlstärke
Radiant intensity
I
F = 1 A, tp = 100 µs
Ie typ.
540
630
220
130
220
mW/sr
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
SFH
482
SFH
482-1
SFH
482-2
SFH
482-3
SFH
482-M
E 7800
1)
1)
Die Messung der Strahlstärke und des Halbwinkels erfolgt mit einer Lochblende vor dem Bauteil (Durchmesser der
Lochblende: 2.0 mm; Abstand Lochblende zu Gehäuserückseite: 5.4 mm). Dadurch wird sichergestellt, da
β bei der
Strahlstärkemessung nur diejenige Strahlung in Achsrichtung bewertet wird, die direkt von der Chipoberfläche
austritt. Von der Bodenplatte reflektierte Strahlung (vagabundierende Strahlung) wird dagegen nicht bewertet. Diese
Reflexionen sind besonders bei Abbildungen der Chipoberfläche über Zusatzoptiken störend (z.B. Lichtschranken
gro
βer Reichweite). In der Anwendung werden im allgemeinen diese Reflexionen ebenfalls durch Blenden
unterdrückt. Durch dieses, der Anwendung entsprechende Me
βverfahren ergibt sich für den Anwender eine besser
verwertbare Grö
βe. Diese Lochblendenmessung ist gekennzeichnet durch den Eintrag „E 7800“, der an die
Typenbezeichnung angehängt ist.
1)
An aperture is used in front of the component for measurement of the radiant intensity and the half angle (diameter
of the aperture: 1.1 mm; distance of aperture to case back side: 4 mm). This ensures that solely the radiation in axial
direction emitting directly from the chip surface will be evaluated during measurement of the radiant intensity.
Radiation reflected by the bottom plate (stray radiation) will not be evaluated. These reflections impair the projection
of the chip surface by additional optics (e.g. long-range light reflection switches). In respect of the application of the
component, these reflections are generally suppressed by apertures as well. This measuring procedure
corresponding with the application provides more useful values. This aperture measurement is denoted by “E 7800”
added to the type designation.
Strahlstärke
Radiant intensity
I
F = 100 mA, tp = 20 ms
I
e min
Ie max
≥ 3.15
3.15
6.3
5
10
8
1.6 ... 3.2
mW/sr
mW/sr
Strahlstärke
Radiant intensity
I
F = 1 A, tp = 100 µs
Ie typ.
40
65
80
mW/sr


Podobny numer części - SFH-480

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
SFH-4811 OSRAM-SFH-4811 Datasheet
177Kb / 13P
   Fabricated in a liquid phase epitaxy process
SFH-484 OSRAM-SFH-484 Datasheet
81Kb / 8P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-4841 OSRAM-SFH-4841 Datasheet
241Kb / 9P
   Anode is electrically connected to the case
SFH-4845 OSRAM-SFH-4845 Datasheet
240Kb / 9P
   Anode is electrically connected to the case
SFH-4846 OSRAM-SFH-4846 Datasheet
240Kb / 9P
   Anode is electrically connected to the case
More results

Podobny opis - SFH-480

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
SFH480 OSRAM-SFH480_01 Datasheet
103Kb / 9P
   GaAlAs-Lumineszenzdioden
SFH-4580 OSRAM-SFH-4580 Datasheet
84Kb / 7P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-484 OSRAM-SFH-484 Datasheet
81Kb / 8P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH484 OSRAM-SFH484_10 Datasheet
155Kb / 10P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm)
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH480 SIEMENS-SFH480 Datasheet
66Kb / 7P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAlAs Infrared Emitters 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4580 OSRAM-SFH4580_12 Datasheet
159Kb / 9P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden (880 nm) in SMR짰 Geh채use
SFH-4510 OSRAM-SFH-4510 Datasheet
271Kb / 8P
   GaAs-IR-Lumineszenzdioden
SFH-415 OSRAM-SFH-415 Datasheet
111Kb / 7P
   GaAs-IR-Lumineszenzdioden
logo
OSA Opto Light GmbH
128144 OSA-128144 Datasheet
53Kb / 1P
   GaAlAs / GaAlAs LED Chips
123144 OSA-123144 Datasheet
53Kb / 1P
   GaAlAs / GaAlAs LED Chips
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com