Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SFH-485 Arkusz danych(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

Numer części SFH-485
Szczegółowy opis  GaAlAs Infrared Emitters
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-485 Arkusz danych(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button SFH-485 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH SFH-485 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
Version 1.0
SFH 485
2008-05-28
9
Package
5mm Radial (T 1 ¾), solder tabs lead spacing 2.54
mm (1/10"), anode marking: short lead, Epoxy,
violet-coloured, clear
Gehäuse
5mm Radial (T 1 ¾), Anschlüsse im 2.54 mm-Raster
(1/10"), Anodenkennzeichnung: kürzerer Anschluss,
Harz, violett, klar
Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpaddesign
TTW Soldering / Wellenlöten (TTW)
Dimensions in mm (inch). / Maße in mm (inch).
4 (0.157)
OHLPY985


Podobny numer części - SFH-485

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
SFH-4851 OSRAM-SFH-4851 Datasheet
239Kb / 9P
   Anode is electrically connected to the case
SFH-4853 OSRAM-SFH-4853 Datasheet
253Kb / 9P
   Infrared Emitter
SFH-4855 OSRAM-SFH-4855 Datasheet
242Kb / 10P
   Infrared Emitter
SFH-4857 OSRAM-SFH-4857 Datasheet
241Kb / 9P
   Infrared Emitter
More results

Podobny opis - SFH-485

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
SFH-4585 OSRAM-SFH-4585 Datasheet
186Kb / 14P
   GaAlAs Infrared Emitters
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH480 SIEMENS-SFH480 Datasheet
66Kb / 7P
   GaAlAs-IR-Lumineszenzdioden 880 nm GaAlAs Infrared Emitters 880 nm
logo
OSRAM GmbH
SFH4580 OSRAM-SFH4580_02 Datasheet
81Kb / 7P
   GaAlAs Infrared Emitters (880 nm) in SMR짰 Package
logo
OptoDiode Corp
OD-780W OPTODIODE-OD-780W Datasheet
281Kb / 1P
   SELECTED WAVELENGTH GaAlAs EMITTERS
logo
OSRAM GmbH
SFH-4516 OSRAM-SFH-4516 Datasheet
183Kb / 11P
   GaAs Infrared Emitters
logo
OptoDiode Corp
OD-880W OPTODIODE-OD-880W Datasheet
397Kb / 2P
   HIGH-POWER GaAlAs IR EMITTERS
OD-880FJ OPTODIODE-OD-880FJ Datasheet
257Kb / 2P
   HI-REL GaAlAs IR EMITTERS
OD-870L OPTODIODE-OD-870L Datasheet
372Kb / 2P
   HIGH-SPEED GaAlAs IR EMITTERS
OD-870F OPTODIODE-OD-870F Datasheet
376Kb / 2P
   HIGH-SPEED GaAlAs IR EMITTERS
OD-850F OPTODIODE-OD-850F_18 Datasheet
169Kb / 4P
   High-Power GaAlAs IR Emitters
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com