Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SFH-4730 Arkusz danych(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Numer części SFH-4730
Szczegółowy opis  Ostar Observation
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH-4730 Arkusz danych(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  SFH-4730 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH-4730 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH-4730 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH-4730 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH-4730 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH-4730 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH-4730 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2007-08-13
2
SFH 4730, SFH 4740
Grenzwerte
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebs- und Lagertemperatur
Operating and storage temperature range
T
B, op , TB, stg
– 40
… + 125
°C
Sperrschichttemperatur
Junction temperature
T
J
+ 145
°C
Sperrspannung
Reverse voltage
V
R
0.5
V
Vorwärtsgleichstrom, T
B
1)
85 °C
Forward current
I
F
1
A
Stoßstrom,
t
p < 1 ms, D = 0.2, TB 85 °C
Surge current
I
FSM
2
A
Leistungsaufnahme, T
B 85 °C
Power consumption
P
tot
24
W
Thermische Verlustleistung, T
B 85 °C
Thermal power-dissipation
P
th
21
W
Wärmewiderstand Sperrschicht / Bodenplatte
Thermal resistance Junction / Base plate
R
thJB
2.8
K/W
1)
T
B = Temperatur auf der Rückseite der Metallkernplatine / Temperature at the backside of the base plate.


Podobny numer części - SFH-4730

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
SFH-4735 OSRAM-SFH-4735 Datasheet
629Kb / 13P
   SMD epoxy package
SFH-4737 OSRAM-SFH-4737 Datasheet
1Mb / 18P
   IR Broadband Emitter
Version 1.1 2022-02-22
More results

Podobny opis - SFH-4730

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
SFH4730 OSRAM-SFH4730 Datasheet
273Kb / 7P
   Ostar Observation
SFH4730 OSRAM-SFH4730_12 Datasheet
181Kb / 8P
   OSRAM OSTAR Observation (850nm)
SFH4761 OSRAM-SFH4761 Datasheet
220Kb / 10P
   OSRAM OSTAR Observation (850nm)
logo
Analog Devices
AD6641 AD-AD6641 Datasheet
653Kb / 28P
   250 MHz Bandwidth DPD Observation Receiver
REV. 0
logo
OSRAM GmbH
LERTDUWS2W OSRAM-LERTDUWS2W Datasheet
983Kb / 23P
   OSRAM OSTAR Stage
LERTDCYS2WN OSRAM-LERTDCYS2WN_18 Datasheet
2Mb / 25P
   OSRAM OSTAR Stage
logo
Vaisala
NM10 VAISALA-NM10 Datasheet
5Mb / 4P
   Observation Network Manager NM10
logo
OSRAM GmbH
LEACWUWVS2W OSRAM-LEACWUWVS2W Datasheet
1Mb / 23P
   OSRAM OSTAR Medical
LERTDUWS2WP OSRAM-LERTDUWS2WP Datasheet
1Mb / 24P
   OSRAM OSTAR Stage
LEBP3W01 OSRAM-LEBP3W01 Datasheet
872Kb / 20P
   OSTAR Projection Power
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com