Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STB75NH02L Arkusz danych(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Numer części STB75NH02L
Szczegółowy opis  N-CHANNEL 24V - 0.0062W -75A - D2PAK STripFET??III POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB75NH02L Arkusz danych(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STB75NH02L Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STB75NH02L Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STB75NH02L Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STB75NH02L Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STB75NH02L Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STB75NH02L Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB75NH02L Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB75NH02L Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
STB75NH02L
6/8
TAPE AND REEL SHIPMENT (suffix ”T4”)*
TUBE SHIPMENT (no suffix)*
D2PAK FOOTPRINT
* on sales type
DIM.
mm
inch
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
330
12.992
B
1.5
0.059
C
12.8
13.2
0.504
0.520
D
20.2
0795
G
24.4
26.4
0.960
1.039
N
100
3.937
T
30.4
1.197
BASE QTY
BULK QTY
1000
1000
REEL MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A0
10.5
10.7
0.413
0.421
B0
15.7
15.9
0.618
0.626
D
1.5
1.6
0.059
0.063
D1
1.59
1.61
0.062
0.063
E
1.65
1.85
0.065
0.073
F
11.4
11.6
0.449
0.456
K0
4.8
5.0
0.189
0.197
P0
3.9
4.1
0.153
0.161
P1
11.9
12.1
0.468
0.476
P2
1.9
2.1
0.075
0.082
R
50
1.574
T
0.25
0.35
0.0098 0.0137
W
23.7
24.3
0.933
0.956
TAPE MECHANICAL DATA


Podobny numer części - STB75NH02L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STB75NH02L STMICROELECTRONICS-STB75NH02L Datasheet
410Kb / 13P
   N-Channel 24V - 0.0062ohm - 60A - D2PAK STripFET TM III Power MOSFET
STB75NH02LT4 STMICROELECTRONICS-STB75NH02LT4 Datasheet
410Kb / 13P
   N-Channel 24V - 0.0062ohm - 60A - D2PAK STripFET TM III Power MOSFET
STB75NH02L STMICROELECTRONICS-STB75NH02L_06 Datasheet
410Kb / 13P
   N-Channel 24V - 0.0062ohm - 60A - D2PAK STripFET TM III Power MOSFET
More results

Podobny opis - STB75NH02L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
STB100NH02L STMICROELECTRONICS-STB100NH02L Datasheet
409Kb / 13P
   N-CHANNEL 24V - 0.0052ohm - 60A D2PAK STripFET TM III POWER MOSFET
STB75NH02L STMICROELECTRONICS-STB75NH02L_06 Datasheet
410Kb / 13P
   N-Channel 24V - 0.0062ohm - 60A - D2PAK STripFET TM III Power MOSFET
STB60NH02L STMICROELECTRONICS-STB60NH02L_04 Datasheet
579Kb / 11P
   N-CHANNEL 24V - 0.0085 ohm - 60A D2PAK STripFET TM III POWER MOSFET
May 2004
STB75NE75 STMICROELECTRONICS-STB75NE75 Datasheet
86Kb / 8P
   N - CHANNEL 75V - 0.01 ohm - 75A - D2PAK STripFET] POWER MOSFET
STB300NH02L_0709 STMICROELECTRONICS-STB300NH02L_0709 Datasheet
329Kb / 14P
   N-channel 24V - 120A - TO-220 / D2PAK STripFET??Power MOSFET
STB75NF75L STMICROELECTRONICS-STB75NF75L_07 Datasheet
334Kb / 13P
   N-channel 75V - 0.009廓 - 75A - D2PAK STripFET??II Power MOSFET
STD36NH02L STMICROELECTRONICS-STD36NH02L Datasheet
766Kb / 13P
   N-channel 24V - 0.011ohm - 30A - DPAK STripFET III Power MOSFET
STB50NH02L STMICROELECTRONICS-STB50NH02L Datasheet
415Kb / 11P
   N-CHANNEL 24V - 0.011ohm - 50A D짼PAK STripFET??III POWER MOSFET
STB300NH02L STMICROELECTRONICS-STB300NH02L Datasheet
474Kb / 14P
   N-channel 24V - 120A - TO-220 / D2PAK STripFET TM Power MOSFET
STB160NF3LL STMICROELECTRONICS-STB160NF3LL_06 Datasheet
414Kb / 13P
   N-channel 30V - 0.0028ohm - 160A - D2PAK STripFET TM III Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com