Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
SI-8015JF Arkusz danych(PDF) 3 Page - Sanken electric |
|
SI-8015JF Arkusz danych(HTML) 3 Page - Sanken electric |
3 / 6 page sExample of Pattern on PC Board sBlock Diagram sStandard External Circuit 4 3 GND 2 VIN ON/OFF SW OUT 1 5 PReg. OCP SI-8025JF, 8033JF, 8050JF, 8090JF, 8120JF Reset OSC + – Comp. Error Amp. Latch& Drive TSD ON/OFF Soft Start VREF + – C1 : 50V/220 µF C2 : 25V/470 µF C3 : 10V/0.47 µF (when using soft-start function) L1 : 100 µH Di : RK16 (Sanken) C3 C1 C2 + + 15 VOUT VIN GND Di SI-8000JF Recommended Pattern SI-8025JF, 8033JF, 8050JF, 8090JF, 8120JF 4 3 GND 2 VIN VREF ON/OFF SW OUT 1 5 PReg. OCP Reset OSC + – Comp. Error Amp. Latch& Drive TSD ON/OFF Soft Start VREF + – SI-8015JF C1 : 50V/220 µF C2 : 25V/470 µF C3 : 10V/0.47 µF (when using soft-start function) C4 : 6800pF L1 : 100 µH Di : RK16 (Sanken) VIN 220 µF Di REF L1 470 µF VIN GND ON/OFF GND SI-8015JF SW VREF IREF R1 R2 C4 12 4 3 5 + + VO GND SI-8015JF VIN C1 C3 Di L1 C2 VIN GND ON/OFF GND SI-8000JF SW VS 12 4 3 5 + + VOUT GND SI-8025JF, 8033JF, 8050JF, 8090JF, 8120JF C3 C1 R1 C2 + + 15 VOUT VIN GND Di SI-8015JF R2 Recommended Pattern SI-8015JF * For the optimum operating conditions, use one-point GND wiring centering on pin 3, and place each component as closely as possible. qSI-8000JF Series |
Podobny numer części - SI-8015JF |
|
Podobny opis - SI-8015JF |