Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SK1538 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

Numer części 2SK1538
Szczegółowy opis  HVX Series Power MOSFET
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Strona internetowa  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

2SK1538 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  2SK1538 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd 2SK1538 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image


Podobny numer części - 2SK1538

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1538 ISC-2SK1538 Datasheet
845Kb / 2P
   iscN-Channel MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - 2SK1538

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Shindengen Electric Mfg...
2SK1534 SHINDENGEN-2SK1534 Datasheet
141Kb / 2P
   HVX Series Power MOSFET
2SK1539 SHINDENGEN-2SK1539 Datasheet
147Kb / 2P
   HVX Series Power MOSFET
2SK1533 SHINDENGEN-2SK1533 Datasheet
99Kb / 2P
   HVX Series Power MOSFET
2SK1685 SHINDENGEN-2SK1685 Datasheet
157Kb / 2P
   HVX Series Power MOSFET
2SK1537 SHINDENGEN-2SK1537 Datasheet
150Kb / 2P
   HVX Series Power MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
2SK1686 ETC2-2SK1686 Datasheet
183Kb / 2P
   HVX Serise Power MOSFET
logo
Shindengen Electric Mfg...
2SK2671 SHINDENGEN-2SK2671 Datasheet
444Kb / 12P
   HVX-2 Series Power MOSFET(900V 5A)
2SK2673 SHINDENGEN-2SK2673 Datasheet
431Kb / 12P
   HVX-2 Series Power MOSFET(900V 5A)
2SK2665 SHINDENGEN-2SK2665 Datasheet
439Kb / 12P
   HVX-2 Series Power MOSFET(900V 3A)
2SK2668 SHINDENGEN-2SK2668 Datasheet
431Kb / 12P
   HVX-2 Series Power MOSFET(900V 3A)
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com