Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRLU3717 Arkusz danych(PDF) 6 Page - International Rectifier

Numer części IRLU3717
Szczegółowy opis  HEXFET Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLU3717 Arkusz danych(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRLU3717 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLU3717 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLU3717 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLU3717 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLU3717 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLU3717 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLU3717 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLU3717 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRLU3717 Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
IRLR/U3717
6
www.irf.com
Fig 13c. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 13b. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 13a. Maximum Avalanche Energy
vs. Drain Current
RG
IAS
0.01
tp
D.U.T
L
VDS
+
-
VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
Fig 14a. Switching Time Test Circuit
Fig 14b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
V
GS
Pulse Width < 1µs
Duty Factor < 0.1%
V
DD
V
DS
L
D
D.U.T
+
-
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
500
1000
1500
2000
ID
TOP
8.2A
9.7A
BOTTOM 12A
Fig 12. Typical On-Resistance Vs. Gate Voltage
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
2
4
6
8
10
12
TJ = 25°C
TJ = 125°C
ID = 15A


Podobny numer części - IRLU3717

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
IRLU3717 ISC-IRLU3717 Datasheet
247Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRLU3717PBF IRF-IRLU3717PBF Datasheet
263Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Podobny opis - IRLU3717

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com