Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQP6N80C Arkusz danych(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQP6N80C
Szczegółowy opis  800V N-Channel MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP6N80C Arkusz danych(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP6N80C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQP6N80C Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Rev. A, June 2003
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
※ N o te s :
1 . Z
θ
JC
(t ) = 2 . 4 5 ℃ /W M a x .
2 . D u ty F a c t o r , D = t
1 /t 2
3 . T
JM
- T
C =
P
DM * Z θ
JC
(t )
sin g le p u lse
D= 0 . 5
0. 02
0. 2
0. 05
0. 1
0. 01
t
1
, S q u a re W a v e P u ls e D u ra tio n [s e c ]
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
※ No te s :
1 . Z
θ
JC
(t ) = 0 . 7 9 ℃ /W M a x .
2 . D u ty F a c t o r , D = t
1
/t
2
3 . T
JM
- T
C
= P
DM * Z θ
JC
(t )
s in g le p u ls e
D= 0 . 5
0. 02
0. 2
0. 05
0. 1
0. 01
t
1 , S q u a r e
W a v e P u ls e D u ra tio n [s e c ]
Typical Characteristics (Continued)
Figure 11-1. Transient Thermal Response Curve for FQP6N80C
Figure 11-2. Transient Thermal Response Curve for FQPF6N80C
t
1
PDM
t
2
t1
PDM
t2


Podobny numer części - FQP6N80C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N80C FAIRCHILD-FQP6N80C Datasheet
855Kb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET
FQP6N80C FAIRCHILD-FQP6N80C Datasheet
1,018Kb / 10P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 800 V, 5.5 A, 2.5 廓
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP6N80C ISC-FQP6N80C Datasheet
306Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N80C FAIRCHILD-FQP6N80C_13 Datasheet
855Kb / 10P
   N-Channel QFET MOSFET
More results

Podobny opis - FQP6N80C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N80 FAIRCHILD-FQB3N80 Datasheet
661Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQP2N80 FAIRCHILD-FQP2N80 Datasheet
649Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF4N80 FAIRCHILD-FQPF4N80 Datasheet
639Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF6N80 FAIRCHILD-FQPF6N80 Datasheet
665Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_06 Datasheet
801Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA13N80 FAIRCHILD-FQA13N80 Datasheet
731Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA6N80 FAIRCHILD-FQA6N80 Datasheet
677Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQP8N80C FAIRCHILD-FQP8N80C_09 Datasheet
1Mb / 12P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_07 Datasheet
803Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFH10N80 SEMIHOW-HFH10N80 Datasheet
1Mb / 7P
   800V N-Channel MOSFET
HFS3N80 SEMIHOW-HFS3N80 Datasheet
1Mb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com