Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TB1193A Arkusz danych(PDF) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

Numer części TB1193A
Szczegółowy opis  SAW Filter 156.25MHz (SMD 7.0횞5.0 mm)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Strona internetowa  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TB1193A Arkusz danych(HTML) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TB1193A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1193A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1193A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1193A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1193A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1193A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB1193A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
5
TST DCC
Release document
E. OUTLINE DRAWING:
Pin J –RF Input
Pin L –RF Input Ground
Pin D –RF Output
Pin F –RF Output Ground
Pin A,B,C,G,H,I - Ground
□ : Week Code
Unit
: mm
△ : Product / Year Code
Year
2013
2017
2014
2018
2015
2019
2016
2020
Product Code
B
b
B
b
Week Code Table
WK01
WK02
WK03
WK04
WK05
WK06
WK07
WK08
WK09
WK10
WK11
WK12
WK13
AB
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
WK14
WK15
WK16
WK17
WK18
WK19
WK20
WK21
WK22
WK23
WK24
WK25
WK26
NO
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
WK27
WK28
WK29
WK30
WK31
WK32
WK33
WK34
WK35
WK36
WK37
WK38
WK39
ab
c
d
e
f
gh
i
j
k
l
m
WK40
WK41
WK42
WK43
WK44
WK45
WK46
WK47
WK48
WK49
WK50
WK51
WK52
no
pq
r
s
t
u
v
w
x
y
z


Podobny numer części - TB1193A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Golledge Electronics Lt...
TB1193A GOLLEDGE-TB1193A Datasheet
191Kb / 6P
   SAW Filter 156.250MHz
More results

Podobny opis - TB1193A

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB0318A TAI-SAW-TB0318A Datasheet
459Kb / 6P
   SAW Filter 40MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TA0289A TAI-SAW-TA0289A Datasheet
474Kb / 7P
   SAW Filter 159.0125MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TA0395A TAI-SAW-TA0395A Datasheet
471Kb / 6P
   SAW Filter 159.1625MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TA0378A TAI-SAW-TA0378A Datasheet
462Kb / 5P
   SAW Filter 184MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TA0377A TAI-SAW-TA0377A Datasheet
464Kb / 5P
   SAW Filter 169MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TB1052A TAI-SAW-TB1052A Datasheet
309Kb / 7P
   SAW Filter 307.2MHz 62MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
TB1106A TAI-SAW-TB1106A Datasheet
100Kb / 7P
   SAW Filter 276.5MHz 40MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
TB1166A TAI-SAW-TB1166A Datasheet
117Kb / 7P
   SAW Filter 46.3MHz 21MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
TB1031A TAI-SAW-TB1031A Datasheet
297Kb / 7P
   SAW Filter 307.2MHz 41MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
TB1069A TAI-SAW-TB1069A Datasheet
168Kb / 8P
   SAW Filter 534.5MHz 0.4MHz BW (SMD 7.0횞5.0 mm)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com