Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

QM2414K Arkusz danych(PDF) 3 Page - uPI Group Inc.

Numer części QM2414K
Szczegółowy opis  N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  UPI [uPI Group Inc.]
Strona internetowa  http://www.ubiq-semi.com/
Logo UPI - uPI Group Inc.

QM2414K Arkusz danych(HTML) 3 Page - uPI Group Inc.

  QM2414K Datasheet HTML 1Page - uPI Group Inc. QM2414K Datasheet HTML 2Page - uPI Group Inc. QM2414K Datasheet HTML 3Page - uPI Group Inc. QM2414K Datasheet HTML 4Page - uPI Group Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3
QM2414K
N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
0
1
2
3
4
5
0
0.3
0.6
0.9
1.2
VSD , Source-to-Drain Voltage (V)
TJ=150℃
TJ=25℃
0.2
0.6
1
1.4
1.8
-50
0
50
100
150
TJ ,Junction Temperature (℃ )
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
-50
0
50
100
150
TJ , Junction Temperature (℃)
Typical Characteristics
Fig.1 Typical Output Characteristics
Fig.2 On-Resistance vs. Gate-Source
Fig.3 Forward Characteristics Of Reverse
Fig.4 Gate-Charge Characteristics
Fig.5 Normalized VGS(th) vs. TJ
Fig.6 Normalized RDSON vs. TJ


Podobny numer części - QM2414K

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
QM2414V VBSEMI-QM2414V Datasheet
475Kb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - QM2414K

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
uPI Group Inc.
QM2402K UPI-QM2402K Datasheet
236Kb / 5P
   N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
PKN2510 PACELEADER-PKN2510 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
logo
ShenZhen XinDeYi Electr...
US2302 XINDEYI-US2302 Datasheet
1Mb / 6P
   N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
logo
Unitpower Technology Li...
UM9926 UNITPOWER-UM9926 Datasheet
966Kb / 4P
   N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
US2302 UNITPOWER-US2302 Datasheet
1Mb / 6P
   N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
logo
FETek Technology Corp.
FKCE2530 FETEK-FKCE2530 Datasheet
806Kb / 5P
   N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
logo
ShenZhen XinDeYi Electr...
UM9926 XINDEYI-UM9926 Datasheet
966Kb / 4P
   N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
PKN2544 PACELEADER-PKN2544 Datasheet
1Mb / 5P
   N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
logo
uPI Group Inc.
QM2402J UPI-QM2402J Datasheet
250Kb / 4P
   N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
logo
FETek Technology Corp.
FKUA2544 FETEK-FKUA2544 Datasheet
716Kb / 5P
   N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
logo
ShenZhen XinDeYi Electr...
UD2410 XINDEYI-UD2410 Datasheet
875Kb / 4P
   N-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com