Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

QM2604V Arkusz danych(PDF) 3 Page - uPI Group Inc.

Numer części QM2604V
Szczegółowy opis  N-Ch and P-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  UPI [uPI Group Inc.]
Strona internetowa  http://www.ubiq-semi.com/
Logo UPI - uPI Group Inc.

QM2604V Arkusz danych(HTML) 3 Page - uPI Group Inc.

  QM2604V Datasheet HTML 1Page - uPI Group Inc. QM2604V Datasheet HTML 2Page - uPI Group Inc. QM2604V Datasheet HTML 3Page - uPI Group Inc. QM2604V Datasheet HTML 4Page - uPI Group Inc. QM2604V Datasheet HTML 5Page - uPI Group Inc. QM2604V Datasheet HTML 6Page - uPI Group Inc. QM2604V Datasheet HTML 7Page - uPI Group Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
3
QM2604V
N-Ch and P-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
0
1
2
3
4
5
0
0.3
0.6
0.9
1.2
VSD , Source-to-Drain Voltage (V)
TJ=150℃
TJ=25℃
0.2
0.6
1
1.4
1.8
-50
0
50
100
150
TJ ,Junction Temperature (℃ )
0.2
0.6
1.0
1.4
1.8
-50
0
50
100
150
TJ , Junction Temperature (℃)
N-Channel Typical Characteristics
Fig.1 Typical Output Characteristics
Fig.2 On-Resistance vs. Gate-Source
Fig.3 Forward Characteristics Of Reverse
Fig.4 Gate-Charge Characteristics
Fig.5 Normalized VGS(th) vs. TJ
Fig.6 Normalized RDSON vs. TJ


Podobny numer części - QM2604V

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
QM2604V VBSEMI-QM2604V Datasheet
597Kb / 10P
   N- and P-Channel 20V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - QM2604V

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
FETek Technology Corp.
FKQ2901 FETEK-FKQ2901 Datasheet
634Kb / 7P
   N-Ch and P-Ch 20V Fast Switching MOSFETs
Ver : A
logo
Unitpower Technology Li...
UM4302 UNITPOWER-UM4302 Datasheet
1,017Kb / 7P
   N-Ch and P-Ch Fast Switching MOSFETs
UD4301 UNITPOWER-UD4301 Datasheet
1Mb / 7P
   N-Ch and P-Ch Fast Switching MOSFETs
logo
FETek Technology Corp.
FKBB0903 FETEK-FKBB0903 Datasheet
700Kb / 7P
   N-Ch and P-Ch Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKBA4903 FETEK-FKBA4903 Datasheet
450Kb / 7P
   N-Ch and P-Ch Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKD3903 FETEK-FKD3903 Datasheet
594Kb / 7P
   N-Ch and P-Ch Fast Switching MOSFETs
Ver : A
FKS3903 FETEK-FKS3903 Datasheet
607Kb / 7P
   N-Ch and P-Ch Fast Switching MOSFETs
Ver : A
logo
Unitpower Technology Li...
UM3301 UNITPOWER-UM3301 Datasheet
1Mb / 7P
   N-Ch and P-Ch Fast Switching MOSFETs
UM3302 UNITPOWER-UM3302 Datasheet
1Mb / 7P
   N-Ch and P-Ch Fast Switching MOSFETs
UM3801 UNITPOWER-UM3801 Datasheet
1Mb / 7P
   N-Ch and P-Ch Fast Switching MOSFETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com