Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CX-31B Arkusz danych(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Numer części CX-31B
Szczegółowy opis  SENSORE FOTOELETTRICO ECONOMICO, COMPATTO, CON AMPLIFICATORE INCORPORATO
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Strona internetowa  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

CX-31B Arkusz danych(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CX-31B Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-31B Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-31B Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-31B Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-31B Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-31B Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-31B Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-31B Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers CX-31B Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
CX-30
41
7m
Da 0.1 a 2.5m (*)
APPLICAZONI
MODELLI DISPONIBILI
Controllo del contenuto di sacchetti
Riconoscimento di oggetti speculari bianchi
Rilevamento cassette su linee di pulitura
Tipo
Aspetto
Campo di rilevamento
Codice
Emettitore
CX-31A
CX-31B
CX-39A
CX-39B
LED infrarosso
LED rosso
AVVERTENZE: La staffa di montaggio non viene fornita insieme al sensore ed è
quindi da ordinarsi separatamente.
(*) Il campo di rilevamento del sensore a catarifrangente è quello calcolato utilizzando il catarifrangente RF-230.
Il sensore può comunque rilevare un oggetto anche ad una distanza inferiore a 0.1m.
Sensor
Reflector
Actual sensing range
of the sensor
Setting range
of the reflector
Reflector cannot
be placed in this
range
0.1m
2.5m
Reflector
Versione senza catarifrangente
Per i modelli CX-39A e CX-39B sono disponibili le versioni che non comprendono il catarifrangente RF-230.
Per richiederle aggiungere il suffisso -Y al codice. Es. CX-39A-Y, CX-39B-Y.
Distanza minima
di posizionamento
del catarifrangente
Campo di
rilevamento effettivo
Distanza di
posizionamento
del catarifrangente
Sensore Catarifrangente
Catarifrangente


Podobny numer części - CX-31B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
EUROQUARTZ limited
CX-3-SM EUROQUARTZ-CX-3-SM Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM1 EUROQUARTZ-CX-3-SM1 Datasheet
119Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM11.0A EUROQUARTZ-CX-3-SM11.0A Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM11.0B EUROQUARTZ-CX-3-SM11.0B Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
CX-3-SM11.0C EUROQUARTZ-CX-3-SM11.0C Datasheet
100Kb / 2P
   CX MINIATURE CRYSTALS
More results

Podobny opis - CX-31B

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
List of Unclassifed Man...
DS2200 ETC2-DS2200 Datasheet
752Kb / 2P
   Scanner Laser ultra compatto
LA-300 ETC1-LA-300 Datasheet
362Kb / 10P
   SENSORE A BARRIERA ANALOGICA LED
FZ800ED-CON-254 ETC-FZ800ED-CON-254 Datasheet
75Kb / 1P
   CON
logo
National Semiconductor ...
LM3554 NSC-LM3554 Datasheet
154Kb / 4P
   Synchronous Boost Con
logo
Glenair, Inc.
189-007NH11S GLENAIR-189-007NH11S Datasheet
214Kb / 2P
   Fiber-Con Backshell
189-007 GLENAIR-189-007 Datasheet
693Kb / 2P
   Fiber-Con Backshell
logo
List of Unclassifed Man...
100286 ETC-100286 Datasheet
223Kb / 1P
   RevPi Con CAN
Version: EN 1.2
logo
ERNI Electronics
354871 ERNI-354871 Datasheet
53Kb / 1P
   Male Con. E48 Solder
384600 ERNI-384600 Datasheet
51Kb / 1P
   Male Con. C48 solder
384586 ERNI-384586 Datasheet
48Kb / 1P
   Male Con. C32 solder
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com