Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


S7337 Datasheet(Arkusz danych) 1 Page - Satco Products, Inc.

Numer części S7337
Szczegółowy opis  55 watt; Hi-Pro Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI; Medium base; 120 volts
Pobierz  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  SATCO [Satco Products, Inc.]
Strona internetowa  https://www.satco.com/
Logo 

   
 1 page
background image
S7337
55T5/27
55 watt; Hi-Pro Spiral Compact Fluorescent; 2700K; 82 CRI;
Medium base; 120 volts
Features
Self-ballasted Spiral CFL
Uses 75% less energy than equivalent incandescent lamps
Long Life
Instant On
S7337
Item Number
Product Line
UPC
Voltage
Watts
Incandescent Equivalent Lamp Shape
Base
S7337
Hi-Pro
045923073373
120
55
300W
T5
Medium
ANSI Base
Lamp Code
MOL In Inches MOD In Inches
Initial Lumens
Average Rated
Hours
Kelvin Temp
Color
E26
55T5/27
9.64''
3.16''
3700
10000
2700
Warm White
Pack
Package Type
CRI
CEC Status
Hg Content
RoHS Compliant
UL or ETL
Listed
Warranty
48/12
Box
82
Lawful for sale in
California
4.8 mg
Yes
Yes
2 Year Limited




Html Pages

1 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl