Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


GD25B257D Datasheet(Arkusz danych) 88 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Numer części GD25B257D
Szczegółowy opis  3.3V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
Pobierz  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
Strona internetowa  http://www.gigadevice.com/
Logo 

 
 88 page
background image
3.3V Uniform Sector
Dual and Quad Serial Flash
GD25B257D
88
11. PACKAGE INFORMATION
11.1.
Package SOP16 300MIL
D
E
E1
A
A2
A1
b
e
“A”
L1
L
θ
b
c
Base Metal
Detail
“A”
h
h
1
8
16
9
Dimensions
Symbol
A
A1
A2
b
c
D
E
E1
e
L
L1
h
θ
Unit
mm
Min
-
0.10
2.05
0.31
0.10
10.20
10.10
7.40
1.27
0.40
1.40
0.25
0
Nom
-
0.20
-
0.41
0.25
10.30
10.30
7.50
-
-
-
Max
2.65
0.30
2.55
0.51
0.33
10.40
10.50
7.60
1.27
0.75
8
Note:
1. Both the package length and width do not include the mold flash.
2. Seating plane: Max. 0.1mm.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl