Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CFAF240400B0-030T Arkusz danych(PDF) 4 Page - Crystalfontz America, Inc.

Numer części CFAF240400B0-030T
Szczegółowy opis  TFT DISPLAY MODULE
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CRYSTAIFONTZ [Crystalfontz America, Inc.]
Strona internetowa  https://www.crystalfontz.com/
Logo CRYSTAIFONTZ - Crystalfontz America, Inc.

CFAF240400B0-030T Arkusz danych(HTML) 4 Page - Crystalfontz America, Inc.

  CFAF240400B0-030T Datasheet HTML 1Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF240400B0-030T Datasheet HTML 2Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF240400B0-030T Datasheet HTML 3Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF240400B0-030T Datasheet HTML 4Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF240400B0-030T Datasheet HTML 5Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF240400B0-030T Datasheet HTML 6Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF240400B0-030T Datasheet HTML 7Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF240400B0-030T Datasheet HTML 8Page - Crystalfontz America, Inc. CFAF240400B0-030T Datasheet HTML 9Page - Crystalfontz America, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
Crystalfontz
www.crystalfontz.com
CFAF240400B0-030T TFT Display Module
Datasheet Release Date
2019-06-03
Page | 4
2. Module Description
This is a full color TFT graphic display module with a white LED backlight. This display has a built-in
ILITEK ILI9327 controller.
Please see the ILITEK ILI9327 controller datasheet for further reference.
3. Features
• 240*400 Dot Matrix
• Viewing Direction: 12:00
• Built-in Controller: ILITEK ILI9327
• Operating Temperature: -20°C ~+70°C
• Storage Temperature: -30°C~+80°C
• +3.3V Power Supply
• Interface: 16bit Parallel
4. Mechanical Data
Item
Specification
(mm)
Specification
(inch, reference)
Overall Width and Height
45.04 (W) x 77.00 (H) x 2.50 (D)
1.774 (W) x 3.0315 (H) x .0984 (D)
Viewing Area
40.88 (W) x 66.80 (H)
1.609 (W) x 2.630 (H)
Active Area
38.88 (W) x 64.80 (H)
1.452 (W) x 2.551.0 (H)
Dot Pitch
0.162 (W) x 0.162 (H)
0.0064 (W) x 0.0064 (H)
Weight (Typical)
15 grams
0.53 ounces


Podobny numer części - CFAF240400B0-030T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Crystalfontz America, I...
CFAF240400A0-030T CRYSTAIFONTZ-CFAF240400A0-030T Datasheet
2Mb / 12P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF240400C0-030SC CRYSTAIFONTZ-CFAF240400C0-030SC Datasheet
2Mb / 22P
   IPS TFT DISPLAY MODULE
CFAF240400E0-030TN CRYSTAIFONTZ-CFAF240400E0-030TN Datasheet
2Mb / 22P
   IPS TFT DISPLAY MODULE
More results

Podobny opis - CFAF240400B0-030T

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Crystalfontz America, I...
CFAF240320D-032T CRYSTAIFONTZ-CFAF240320D-032T Datasheet
625Kb / 12P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF240320K1-024T-RT CRYSTAIFONTZ-CFAF240320K1-024T-RT Datasheet
510Kb / 13P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF240400A0-030T CRYSTAIFONTZ-CFAF240400A0-030T Datasheet
2Mb / 12P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF480272C2-043T-TS CRYSTAIFONTZ-CFAF480272C2-043T-TS Datasheet
719Kb / 15P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF320480C4-035T CRYSTAIFONTZ-CFAF320480C4-035T Datasheet
637Kb / 12P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF320480C5-035T-TS CRYSTAIFONTZ-CFAF320480C5-035T-TS Datasheet
734Kb / 13P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF320240F-035T-TS CRYSTAIFONTZ-CFAF320240F-035T-TS Datasheet
1Mb / 17P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF176220U-020T CRYSTAIFONTZ-CFAF176220U-020T Datasheet
354Kb / 13P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF240320E-022T CRYSTAIFONTZ-CFAF240320E-022T Datasheet
289Kb / 12P
   TFT DISPLAY MODULE
CFAF480128A0-039TN CRYSTAIFONTZ-CFAF480128A0-039TN Datasheet
1Mb / 12P
   TFT DISPLAY MODULE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com