Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SMB8670910 Arkusz danych(PDF) 5 Page - celduc-relais

Numer części SMB8670910
Szczegółowy opis  Three phase power solid state relay
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CELDUC [celduc-relais]
Strona internetowa  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo CELDUC - celduc-relais

SMB8670910 Arkusz danych(HTML) 5 Page - celduc-relais

  SMB8670910 Datasheet HTML 1Page - celduc-relais SMB8670910 Datasheet HTML 2Page - celduc-relais SMB8670910 Datasheet HTML 3Page - celduc-relais SMB8670910 Datasheet HTML 4Page - celduc-relais SMB8670910 Datasheet HTML 5Page - celduc-relais SMB8670910 Datasheet HTML 6Page - celduc-relais SMB8670910 Datasheet HTML 7Page - celduc-relais  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
→ Warning ! semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains.
Always use in conjunction with an adapted circuit breaker with insulation feature or a similar device in
order to ensure a reliable insulation in the event of wrong function and when the relay must be insulated
from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...).
It is important that the solid state relay is subject to correct installation, maintenance and use conforming
to its intended regulations and standards, to the supplier's instructions and to accepted rules of art.
→ Attention ! les relais à semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le réseau et la
charge. Ils doivent être utilisés associés à un disjoncteur avec propriété de sectionnement ou similaire, afin
d'assurer un sectionnement fiable en amont de la ligne dans l'hypothèse d'une défaillance et pour tous les
cas où le relais doit être isolé du réseau (maintenance; non utilisation sur une longue durée...).
Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à sa destination, à la réglementation, aux
normes en vigueur, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.
page 5 / 7 GB/F
S/SMB8670910/A/15/03/2017
cel3pac
®
r
e
l
a
i
s
www.celduc.com
celduc9
5, Rue Ampère BP30004
42290 SORBIERS - FRANCE
E-mail : celduc-relais@celduc.com
Fax +33 (0) 4 77 53 85 51
Service Commercial France Tél. : +33 (0) 4 77 53 90 20
Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21
Sales Dept. Asia : Tél. +33 (0) 4 77 53 90 19
Overload currents one leg / Courants de surcharges par voie:
1 - No repetitive Itsm is given without voltage
reapplied .
This curve is used to define the protection (fuses).
1 - Itsm non répétitif (1) sans tension réappliquée est
donné pour la détermination des protections.
2 - Repetitive Itsm is given for inrush current with
initial Tj = 70°C. In normal operation, this curve
musn't be exceeded.
Caution, frequent over load currents will decrease
the life expectancy of the SSR.
2 -Itsm répétitif (2) est donné pour des surcharges de
courant (Tj initiale=70°C).
Attention : la répétition de ces surcharges de
courant diminue la durée de vie du relais.
1
2


Podobny numer części - SMB8670910

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
celduc-relais
SMB8650510 CELDUC-SMB8650510 Datasheet
1Mb / 6P
   Three phase power solid state relay
More results

Podobny opis - SMB8670910

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
celduc-relais
SGT7650500 CELDUC-SGT7650500 Datasheet
702Kb / 6P
   Three phase power solid state relay
SGT8670500 CELDUC-SGT8670500 Datasheet
712Kb / 6P
   Three phase power solid state relay
SGT8658502 CELDUC-SGT8658502 Datasheet
1Mb / 6P
   Three phase power solid state relay
SGT9854320 CELDUC-SGT9854320 Datasheet
1Mb / 6P
   Three phase power solid state relay
SGT8698503 CELDUC-SGT8698503 Datasheet
1Mb / 6P
   Three phase power solid state relay
SGB8890200 CELDUC-SGB8890200 Datasheet
678Kb / 6P
   Three phase power solid state relay
SGT759370 CELDUC-SGT759370 Datasheet
192Kb / 2P
   Three phase power solid state relay
SGT8850200 CELDUC-SGT8850200 Datasheet
701Kb / 6P
   Three phase power solid state relay
SGT8859200 CELDUC-SGT8859200 Datasheet
674Kb / 6P
   Three phase power solid state relay
SGT9834300 CELDUC-SGT9834300 Datasheet
713Kb / 6P
   Three phase power solid state relay
SGT9874300 CELDUC-SGT9874300 Datasheet
711Kb / 6P
   Three phase power solid state relay
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com