Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


SMCV6110 Datasheet(Arkusz danych) 1 Page - celduc-relais

Numer części SMCV6110
Szczegółowy opis  DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  CELDUC [celduc-relais]
Strona internetowa  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo 

 
 1 page
background image
celduc
®
r
e
l
a
i
s
S/MOT/SMCV6110/A/30/08/13
Page 1/16
Relais statiques
pour commande moteur
Proud to serve you
Caractéristiques sujettes à modification sans préavis
DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS
ASYNCHRONES TRIPHASES
Le SMCV de celduc relaispeut être employé partout où l’utilisation d’un variateur de
vitesse n’est pas requise (pompes, ventilateurs, compresseurs, convoyeurs, …).
Sa structure à six thyristors fonctionnant comme un gradateur sur l’ensemble des arches
de tension du réseau, lui permet de réduire le courant des moteurs asynchrones pendant la phase de
démarrage. Cette réduction du courant d’appel du moteur permet d’optimiser le réseau électrique
ainsi que ses protections et évite l’apparition de fluctuation de tension générant des variations
de luminosité de l’éclairage appelées « flicker ».
Construit pour rendre facilement conforme l’équipement de l’utilisateur aux différentes
directives européennes, il s’intègre facilement dans l’application existante sans modification
du câblage. Ainsi, le SMCV peut se mettre en lieu et place d’un démarreur étoile-triangle sans
changer le couplage du moteur ! Dans un projet de machine comprenant un moteur asynchrone, sa
simplicité de mise en œuvre lui permet de s’intégrer dans un schéma comme un contacteur standard.
De plus, cette faculté à pouvoir être connecté en série avec les enroulements d’un moteur couplé en
triangle lui permet de piloter des puissances 1,73 fois supérieures à un couplage étoile.
Le SMCV dispose également de fonctions de diagnostic et d’auto-test qui peuvent
renseigner l’équipe chargée de la maintenance de la machine et ainsi réduire les coûts et délais
d’arrêt de la production.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Puissance max. moteur @40°C
IAC53a @40°C
Tension
entre
phases
Fréquence
réseau
Entrée
Com-
mande
Sorties
status
Isolements
E/S/Semelle
Tempé-
rature de
fonction-
nement
Etoile (Y)
Triangle (D)
Avec dissipateur
400VAC 230VAC 400VAC 230VAC Max. EN60947-4-2
11kW
6,4kW
19kW
11kW
22A
15,5A
200 à
480VAC
40 à 65Hz
10 à
24VDC
24V / 1A
AC/DC
4kV
-40 à +100°C
APPORT DU PRODUIT DANS LA COMMANDE MOTEUR
CABLAGES TYPES
DEMARRAGE DIRECT
ETOILE (Y)
TRIANGLE (D)
Stress des parties
mécaniques:
- Bruit
- Coûts de maintenance
Circulation de
courants intenses:
- Surdimensionnement
des protections et du
moteur
- Risques de flicker
DEMARRAGE EN DOUCEUR AVEC SMCV
Démarrage en douceur:
- Réduction notable du
bruit
- Réduction des coûts de
maintenance
Réduction importante
des courants de
démarrage:
- Optimisation des
protections et du moteur
- Plus de problème
d'harmonique ou de flicker
Démarreur
progressif pour
moteurs
asynchrones
200 - 480VAC
->11kW (Y)
->19kW (D)
SMCV6110