Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


SMCV6110 Datasheet(Arkusz danych) 2 Page - celduc-relais

Numer części SMCV6110
Szczegółowy opis  DEMARREUR - RALENTISSEUR POUR MOTEURS ASYNCHRONES TRIPHASES
Pobierz  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  CELDUC [celduc-relais]
Strona internetowa  http://www.celduc-relais.com/uk/index.asp
Logo 

 
 2 page
background image
celduc
®
r
e
l
a
i
s
S/MOT/SMCV6110/A/30/08/13
Page 2/16
Relais statiques
pour commande moteur
REGLAGES ET SIGNALISATION
Fig. 1
SYNOPTIQUE INTERNE
Fig. 2
DESCRIPTION
04
0.25
64
32
16
0,5
1
2
8
0.6
0.2
1
0.9
0.8
0.3 0.4
0.5
0.7
0
celduc
2T1
4T2
6T3
1L1
3L2
5L3
1L1
3L2
5L3
2T1
4T2
6T3
Motor
Softstarter
Made in
France
®
Stop / Load
Supply
Start / Line
Urg.
Stop
Ctrl
Byp.
0V
+
1
2
3
4
5
6
Time(s)
Torque
Initial
Diag.
DEL
Commandes
Sorties
status
Réglages
Connexions moteur
Connexions réseau triphasé
Sélecteur
d'options
(derrière l'étiquette)
DESCRIPTION DES CONNEXIONS
Bornes
1,2
2,3
4,6
5,6
1L1, 3L2, 5L3
2T1, 4T2, 6T3
Fonction
Diagnostic
Bypass
Commande
Arrêt
urgent
Réseau triphasé
(Obligatoire)
Alimentation
moteur
(Obligatoire)
E/S
S
S
E
E
E
S
Active
Fermée
Fermée
Haut (PNP)
ou Bas (NPN)
Ouverte
A partir de
3x200VAC
100ms après la
commande
Polarisation
NON (AC ou DC)
NON (AC ou DC)
Oui (4+ / 6-)
Oui (5+ / 6-)
NON (AC)
NON (AC)
DESCRIPTION DES REGLAGES ET OPTIONS
Réglage / Option
Time
Initial Torque
Soft-stop
Byp.
NPN / START
Kick
Fonction
Durée de la rampe
de tension
montante
Tension mini.
appliquée au
moteur au
démarrage
Durée de la rampe
de tension
descendante
Option de
diagnostic de la
présence du
bypass si utilisé
Choix du type de
commande du
démarreur
A-coups de
décollage
Possibilités
Ts= 0 à 64s
0 à 100 %
0, 1/2, 1 ou 2 x ts
jusqu'à 64s max.
-
PNP, NPN ou dès
présence secteur
0 à 100ms en
fonction de ts
Mise en œuvre
Carrés blancs = boutons
Exemple :
= Tous les interrupteurs
en bas (OFF) (réglage
d’usine)
: 0xts
: 0,5xts
: ts
: 2xts
: PNP
: NPN
: Secteur
Fig. 3
DESCRIPTION DES DIFFERENTS PARAMETRES DE REGLAGE POUR LE DEMARRAGE