Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

MC100E122 Arkusz danych(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

Numer części MC100E122
Szczegółowy opis  9-BIT BUFFER
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ONSEMI [ON Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC100E122 Arkusz danych(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC100E122 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100E122 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100E122 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100E122 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
MC10E122 MC100E122
MOTOROLA
ECLinPS and ECLinPS Lite
DL140 — Rev 4
2–2
DC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = VCCO = GND)
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
min
typ
max
min
typ
max
min
typ
max
Unit
Condition
IIH
Input HIGH Current
200
200
200
µA
IEE
Power Supply Current
mA
10E
41
49
41
49
41
49
100E
41
49
41
49
47
57
AC CHARACTERISTICS (VEE = VEE(min) to VEE(max); VCC = VCCO = GND)
0
°C
25
°C
85
°C
Symbol
Characteristic
min
typ
max
min
typ
max
min
typ
max
Unit
Condition
tPLH
Propagation Delay to Output
ps
tPHL
D to Q
150
350
500
150
350
500
150
350
500
tSKEW
Within-Device Skew
ps
D to Q
75
75
75
1
tr
Rise/Fall Times
ps
tf
20 - 80%
300
425
800
300
425
800
300
425
800
1. Within-device skew is defined as identical transitions on similar paths through a device.


Podobny numer części - MC100E122

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
ON Semiconductor
MC100E122 ONSEMI-MC100E122 Datasheet
121Kb / 8P
   5V ECL 9-Bit Buffer
November, 2006 ??Rev. 7
MC100E122FN ONSEMI-MC100E122FN Datasheet
121Kb / 8P
   5V ECL 9-Bit Buffer
November, 2006 ??Rev. 7
MC100E122FNR2 ONSEMI-MC100E122FNR2 Datasheet
121Kb / 8P
   5V ECL 9-Bit Buffer
November, 2006 ??Rev. 7
More results

Podobny opis - MC100E122

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Micrel Semiconductor
SY100S322 MICREL-SY100S322 Datasheet
94Kb / 5P
   9-BIT BUFFER
SY100S322 MICREL-SY100S322_07 Datasheet
77Kb / 4P
   9-BIT BUFFER
SY100S322 MICREL-SY100S322_06 Datasheet
83Kb / 6P
   9-BIT BUFFER
SY10E122 MICREL-SY10E122 Datasheet
60Kb / 4P
   9-BIT BUFFER
logo
National Semiconductor ...
F100122 NSC-F100122 Datasheet
90Kb / 3P
   9-BIT BUFFER
logo
Micrel Semiconductor
SY10E122 MICREL-SY10E122_06 Datasheet
59Kb / 4P
   9-BIT BUFFER
logo
National Semiconductor ...
100322 NSC-100322 Datasheet
104Kb / 6P
   Low Power 9-Bit Buffer
logo
Fairchild Semiconductor
100322 FAIRCHILD-100322 Datasheet
64Kb / 6P
   Low Power 9-Bit Buffer
logo
National Semiconductor ...
F100322 NSC-F100322 Datasheet
184Kb / 6P
   Low Power 9-Bit Buffer
logo
ON Semiconductor
MC10E122 ONSEMI-MC10E122_06 Datasheet
121Kb / 8P
   5V ECL 9-Bit Buffer
November, 2006 ??Rev. 7
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com