Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

QOB220FT Arkusz danych(PDF) 2 Page - Schneider Electric

Numer części QOB220FT
Szczegółowy opis  Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

QOB220FT Arkusz danych(HTML) 2 Page - Schneider Electric

  QOB220FT Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB220FT Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Ordering and shipping details
Category
00015-QOB CIRCUIT BREAKERS
Discount Schedule
DE2
Package weight(Lbs)
8.96 oz (254.012 g)
Returnability
No
Country of origin
MX
Offer Sustainability
Sustainable offer status
Green Premium product
REACh Regulation
REACh Declaration
EU RoHS Directive
Compliant
EU RoHS Declaration
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes
China RoHS Regulation
China RoHS declaration
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information.
Environmental Disclosure
Product Environmental Profile
Circularity Profile
No need of specific recycling operations
Halogen content performance
Halogen free product
Contractual warranty
Warranty
18 months
2


Podobny numer części - QOB220FT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
QOB220F10 SCHNEIDER-QOB220F10 Datasheet
99Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
More results

Podobny opis - QOB220FT

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
QOB2201200FT SCHNEIDER-QOB2201200FT Datasheet
139Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB2205252 SCHNEIDER-QOB2205252 Datasheet
128Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB220F10 SCHNEIDER-QOB220F10 Datasheet
99Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB2205219 SCHNEIDER-QOB2205219 Datasheet
99Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB220H SCHNEIDER-QOB220H Datasheet
143Kb / 3P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB2205237 SCHNEIDER-QOB2205237 Datasheet
134Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB220VHFT SCHNEIDER-QOB220VHFT Datasheet
99Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, FT
QOB250FT SCHNEIDER-QOB250FT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 50 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB280FT SCHNEIDER-QOB280FT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 80 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
QOB235FT SCHNEIDER-QOB235FT Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 35 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, FT
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com