Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

IRF2903ZS Arkusz danych(PDF) 3 Page - International Rectifier

Numer części IRF2903ZS
Szczegółowy opis  HEXFET Power MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  IRF [International Rectifier]
Strona internetowa  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF2903ZS Arkusz danych(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF2903ZS Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF2903ZS Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF2903ZS Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF2903ZS Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF2903ZS Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF2903ZS Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF2903ZS Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF2903ZS Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF2903ZS Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
IRF2903Z/S/L
www.irf.com
3
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
Fig 4. Typical Forward Transconductance
Vs. Drain Current
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
10
100
1000
≤ 60µs PULSE WIDTH
Tj = 175°C
4.5V
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
BOTTOM
4.5V
0.1
1
10
100
1000
VDS, Drain-to-Source Voltage (V)
1
10
100
1000
≤ 60µs PULSE WIDTH
Tj = 25°C
4.5V
VGS
TOP
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
BOTTOM
4.5V
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
VGS, Gate-to-Source Voltage (V)
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
VDS = 25V
≤ 60µs PULSE WIDTH
TJ = 25°C
TJ = 175°C
0
20 40
60 80 100 120 140 160 180
ID, Drain-to-Source Current (A)
0
40
80
120
160
200
240
TJ = 25°C
TJ = 175°C
VDS = 10V
380µs PULSE WIDTH


Podobny numer części - IRF2903ZS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF2903ZS ISC-IRF2903ZS Datasheet
263Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF2903ZSPBF IRF-IRF2903ZSPBF Datasheet
344Kb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
IRF2903ZSPBF IRF-IRF2903ZSPBF Datasheet
352Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF2903ZSPBF IRF-IRF2903ZSPBF_15 Datasheet
352Kb / 11P
   Advanced Process Technology
More results

Podobny opis - IRF2903ZS

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
International Rectifier
IRF7316 IRF-IRF7316 Datasheet
237Kb / 7P
   HEXFET POWER MOSFET
IRF6215 IRF-IRF6215 Datasheet
125Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF530NS IRF-IRF530NS Datasheet
618Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRLMS2002 IRF-IRLMS2002 Datasheet
95Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5301PBF IRF-IRFH5301PBF Datasheet
309Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRLR8726PBF IRF-IRLR8726PBF_09 Datasheet
360Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
IRLML2502GPBF IRF-IRLML2502GPBF Datasheet
180Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRF7304QPBF IRF-IRF7304QPBF_10 Datasheet
248Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET
IRFS3107-7PPBF IRF-IRFS3107-7PPBF Datasheet
320Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5106PBF IRF-IRFH5106PBF Datasheet
339Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
IRFH5406PBF IRF-IRFH5406PBF Datasheet
305Kb / 8P
   HEXFET Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com