Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD5258BRMZ11 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Analog Devices

Numer części AD5258BRMZ11
Szczegółowy opis  Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5258BRMZ11 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button AD5258BRMZ11 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD5258BRMZ11 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD5258BRMZ11 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD5258BRMZ11 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD5258BRMZ11 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD5258BRMZ11 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5258BRMZ11 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5258BRMZ11 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5258BRMZ11 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
AD5258
Rev. 0 | Page 9 of 24
0.25
–0.25
–0.20
–0.15
–0.10
–0.05
0
0.05
0.10
0.15
0.20
0
8
16
24
65
40
48
56
64
CODE (Decimal)
–40
°C
+25
°C
+85
°C
Figure 12. R-INL vs. Code vs. Temperature
0.25
–0.25
–0.20
–0.15
–0.10
–0.05
0
0.05
0.10
0.15
0.20
0
8
16
24
65
40
48
56
64
CODE (Decimal)
–40
°C
+85
°C
+25
°C
Figure 13. R-DNL vs. Code vs. Temperature
0
–0.05
–0.10
–0.15
–0.20
–0.25
–0.30
–0.35
–0.40
–0.45
–0.50
–40
80
60
40
20
0
–20
TEMPERATURE (
°C)
FSE @ VDD = 2.7V
FSE @ VDD = 5.5V
Figure 14. Full-Scale Error vs. Temperature
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
–40
80
60
40
20
0
–20
TEMPERATURE (
°C)
ZSE @ VDD = 2.7V
ZSE @ VDD = 5.5V
Figure 15. Zero-Scale Error vs. Temperature
1
0.1
–40
80
60
40
20
0
–20
TEMPERATURE (
°C)
VDD = 5.5V
Figure 16. Supply Current vs. Temperature
6
0
1
2
3
4
5
–40
80
60
40
20
0
–20
TEMPERATURE (
°C)
VDD = 5.5V
VDD = 2.7V
Figure 17. Logic Supply Current vs. Temperature vs. VDD


Podobny numer części - AD5258BRMZ11

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5258BRMZ1 AD-AD5258BRMZ1 Datasheet
534Kb / 24P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. D
AD5258BRMZ1-R7 AD-AD5258BRMZ1-R7 Datasheet
534Kb / 24P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. D
AD5258BRMZ1-RL7 AD-AD5258BRMZ1-RL7 Datasheet
534Kb / 24P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. D
AD5258BRMZ10 AD-AD5258BRMZ10 Datasheet
1Mb / 75P
   ADSP-BF506F EZ-KIT Lite짰 Evaluation System Manual
Revision 1.0 December2009
AD5258BRMZ10 AD-AD5258BRMZ10 Datasheet
534Kb / 24P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. D
More results

Podobny opis - AD5258BRMZ11

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD5258BRMZ1-RL7 AD-AD5258BRMZ1-RL7 Datasheet
534Kb / 24P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. D
AD5259 AD-AD5259 Datasheet
245Kb / 14P
   Nonvolatile, I2C-Compatible 256-Position, Digital Potentiometer
Rev. PrJ 7/22/04
AD5258 AD-AD5258_15 Datasheet
534Kb / 24P
   Nonvolatile, IC-Compatible 64-Position, Digital Potentiometer
REV. D
AD5233 AD-AD5233_15 Datasheet
774Kb / 32P
   Nonvolatile Memory, Quad 64-Position Digital Potentiometer
REV. B
AD5259 AD-AD5259_15 Datasheet
606Kb / 24P
   Nonvolatile, IC-Compatible 256-Position, Digital Potentiometer
REV. C
AD5245BRJ50 AD-AD5245BRJ50 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
AD5247 AD-AD5247 Datasheet
1Mb / 20P
   128-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
logo
ON Semiconductor
CAT5171 ONSEMI-CAT5171 Datasheet
171Kb / 12P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
August, 2009 ??Rev. 1
logo
Analog Devices
AD5245 AD-AD5245 Datasheet
995Kb / 16P
   256-Position I2C Compatible Digital Potentiometer
REV. 0
AD5245BRJ5 AD-AD5245BRJ5 Datasheet
687Kb / 20P
   256-Position I2C-Compatible Digital Potentiometer
REV. B
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com