Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


SP10U60L Datasheet(Arkusz danych) 2 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

Numer części SP10U60L
Szczegółowy opis  LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Pobierz  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.jinghenggroup.com/
Logo 

   
 2 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTCS(TA=25℃ Unless otherwise noted)
THERMAL CHARACTERISTCS
Parameter
Typical thermal resistance
R JA
R JL
60.0
3.0
℃/W
Symbol
Unit
TO-277
3)
AVAILABALE PACK INFORMATION
JINAN JINGHENG ELECTRONICS CO., LTD.
3-2
RATINGS AND CHARACTERISTIC OF SP10U60L
Notes: 1.Pulse test: 300 μs pulse width,1% duty cycle
2.Pulse test: pulse width≤40ms
3 Units mounted on recommended PCB 1 oz. Pad layout
Parameter
Test Conditions
Symbol
TYP.
MAX.
Unit
Instaneous forward voltage
IF=10.0A
TA= 25℃
TA= 100℃
Reverse current
VR=60V
TA= 25℃
TA= 100℃
VF
IR
0.50
0.55
V
60
150
μA
mA
5
10
Typical junction capacitance
4V,1MHz
CJ
pF
1)
2)
TA= 125℃
TA= 125℃
0.50
0.50
-
20
50
570
TA= 25℃
TA= 100℃
TA= 125℃
IF=5.0A
0.41
0.38
0.37
0.46
-
-
-
HTTP://WWW.JINGHENG.CN
Product code
Carton Size
L×W×H
(
mm)
Quantity
(
pcs/reel)
Reel Size
(
mm)
Quantity
(box/carton)
SP10U60L-TO-277
338×338×40
5000
φ330
2
T/R
Pack
Box Size
L×W×H
(
mm)
Quantity
(
reel/box)
365×365×360
7




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl