Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SP10U100L Arkusz danych(PDF) 2 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

Numer części SP10U100L
Szczegółowy opis  LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.jinghenggroup.com/
Logo JINGHENG - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

SP10U100L Arkusz danych(HTML) 2 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

  SP10U100L Datasheet HTML 1Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SP10U100L Datasheet HTML 2Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd. SP10U100L Datasheet HTML 3Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTCS(TA=25℃ Unless otherwise noted)
THERMAL CHARACTERISTCS
Parameter
Typical thermal resistance
R JA
R JL
60.0
3.0
℃/W
Symbol
Unit
TO-277
3)
AVAILABALE PACK INFORMATION
JINAN JINGHENG ELECTRONICS CO., LTD.
3-2
RATINGS AND CHARACTERISTIC OF SP10U100L
Notes: 1.Pulse test: 300 μs pulse width,1% duty cycle
2.Pulse test: pulse width≤40ms
3 Units mounted on recommended PCB 1 oz. Pad layout
Parameter
Test Conditions
Symbol
TYP.
MAX.
Unit
Instaneous forward voltage
IF=10.0A
TA= 25℃
TA= 100℃
Reverse current
VR=100V
TA= 25℃
TA= 100℃
VF
IR
0.63
0.70
V
40
100
μA
mA
5
10
Typical junction capacitance
4V,1MHz
CJ
pF
1)
2)
TA= 125℃
TA= 125℃
0.59
0.61
-
15
30
570
TA= 25℃
TA= 100℃
TA= 125℃
IF=5.0A
0.52
0.49
0.47
-
-
-
-
HTTP://WWW.JINGHENG.CN
Product code
Carton Size
L×W×H
(
mm)
Quantity
(
pcs/reel)
Reel Size
(
mm)
Quantity
(box/carton)
SP10U100L-TO-277
338×338×40
5000
φ330
2
T/R
Pack
Box Size
L×W×H
(
mm)
Quantity
(
reel/box)
365×365×360
7


Podobny numer części - SP10U100L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
SP10U100L JINANJINGHENG-SP10U100L Datasheet
60Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
SP10U100L SAMYANG-SP10U100L Datasheet
932Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
SP10U100L-TO-277 JINANJINGHENG-SP10U100L-TO-277 Datasheet
60Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Podobny opis - SP10U100L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Pan Jit International I...
SB30100LYT PANJIT-SB30100LYT_16 Datasheet
140Kb / 4P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR24ALF PANJIT-SR24ALF Datasheet
165Kb / 5P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Jinan Jingheng (Group) ...
SP20U50L JINANJINGHENG-SP20U50L Datasheet
63Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR160L JINANJINGHENG-SR160L Datasheet
63Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR260L JINANJINGHENG-SR260L Datasheet
62Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR540LA JINANJINGHENG-SR540LA Datasheet
66Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR1045L JINANJINGHENG-SR1045L Datasheet
68Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR240SL JINANJINGHENG-SR240SL Datasheet
61Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR260SL JINANJINGHENG-SR260SL Datasheet
61Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR360L JINANJINGHENG-SR360L Datasheet
62Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SR1045LCT JINANJINGHENG-SR1045LCT Datasheet
74Kb / 3P
   LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com