Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


SP30U120L Datasheet(Arkusz danych) 3 Page - Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.

Numer części SP30U120L
Szczegółowy opis  LOW VF SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
Pobierz  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  JINGHENG [Jinan Jing Heng Electronics Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.jinghenggroup.com/
Logo 

   
 3 page
background image
0
20
40
60
80
100
120
150
0
10.0
15.0
20.0
25.0
5.0
FIG.1-FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
FORWARD SURGE CURRENT
FIG.3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
FIG.4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
LEAD TEMPERATURE ( ℃)
RESISTIVE OR INDUCTIVE LOAD
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
JINAN JINGHENG ELECTRONICS CO., LTD.
3-3
140
TL measured at the
cathode band terminal
HTTP://WWW.JINGHENG.CN
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
0
50
100
150
200
250
300
1
10
100
TJ=TJMAX
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)
REVERSE VOLTAGE. VOLTS
0.1
1
10
100
100
4000
1000
RATINGS AND CHARACTERISTIC OF SP30U120L
30.0




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl