Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


U60D20D_V01 Datasheet(Arkusz danych) 2 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

Numer części U60D20D_V01
Szczegółowy opis  60.0 Amperes Dual Doubler Polarity Ultra Fast Recovery Rectifiers
Pobierz  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  THINKISEMI [Thinki Semiconductor Co., Ltd.]
Strona internetowa  http://www.thinkisemi.com
Logo 

   
 2 page
background image
200
600
1000
0
400
800
0
10
20
30
40
50
60
70
0.001
0.01
0.1
1
10
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
40
80
120
160
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
K
f
T
VJ
°C
-di
F/dt
t
s
K/W
0
200
400
600
800
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
V
FR
di
F/dt
V
200
600
1000
0
400
800
5
15
25
0
10
20
30
10
100
1000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0.0
0.4
0.8
1.2
0
20
40
60
80
100
120
I
RM
Q
r
I
F
A
V
F
-di
F/dt
-di
F/dt
A/us
A
V
uC
t
rr
ns
t
fr
Z
thJC
A/us
us
A/us
A/us
T
VJ= 100°C
V
R = 100V
T
VJ= 100°C
I
F
= 30A
Fig. 3 Typ. peak reverse current I
RM
versus -di
F/dt
Fig. 2 Typ. reverse recovery charge Q
r
versus -di
F/dt
Fig. 1 Forward current I
F versus VF
T
VJ=100°C
T
VJ= 25°C
T
VJ= 100°C
V
R = 100V
T
VJ= 100°C
V
R = 100V
Q
r
I
RM
Fig. 4 Dynamic parameters Q
r, IRM
versus T
VJ
Fig. 5 Typ. recovery time t
rr
versus -di
F/dt
Fig. 6 Typ. peak forward voltage
V
FR and tfr versus diF/dt
t
fr
V
FR
Fig. 7 Transient thermal impedance junction to case
T
VJ=150°C
I
F= 15A
I
F= 30A
I
F= 70A
I
F= 15A
I
F= 30A
I
F= 70A
I
F= 15A
I
F= 30A
I
F= 70A
Ultra Fast Recovery Rectifier Diodes(U60D20D/U60D40D/U60D60D)
© 1995 Thinki Semiconductor Co., Ltd.
http://www.thinkisemi.com.tw/
Page 2/3
Rev.10T
U60D20D thru U60D60D




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl