Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


A19A-W2SS1612-C8 Datasheet(Arkusz danych) 14 Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD.

Numer części A19A-W2SS1612-C8
Szczegółowy opis  The white light of this light emitting diode is formed by mixing light from a blue light chip
Pobierz  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  REFOND [SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD.]
Strona internetowa  http://www.refond.com/
Logo 

 14 page
background image
REFOND:WI-E-045
A/3
REV:E/1
Tel: +86-755-66839118
Fax:+86-755-66839300
E-mail:sales@refond.com
Web: www.refond.com
PAGE:14
TG-201712120857EP
2. Packaging
2.1 Packaging Specification
Package:70pcs/box.
70pcs
2.1.1 Suction box Dimension
Fig.2-1 Suction box Dimension
Notes
The tolerances unless mentioned ±0.1mm. Unit : mm 注:未注公差为±0.1毫米
尺寸单位:毫米




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl