Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


GRM188B11E202KA01 Datasheet(Arkusz danych) 6 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd

Numer części GRM188B11E202KA01
Szczegółowy opis  Chip Monolithic Ceramic Capacitor for General
Pobierz  30 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  MURATA1 [Murata Manufacturing Co., Ltd]
Strona internetowa  http://www.murata.com
Logo 

 6 page
background image
1.Tape Carrier Packaging(Packaging Code:D/E/W/L/J/F/K)
1.1 Minimum Quantity(pcs./reel)
3
5
1.2 Dimensions of Tape
(1)GRM01/02 (W4P1 CODE:L)
(in:mm)
1
*3 Nominal value
10000(W8P2)
50000(W8P2)
4000
4000
GRM55
GRM43
F
E
S
M
GRM32
GRM31
GRM21
GRM15
5(LW Dimensions Tolerance:±0.2
and T Dimensions:0.5 +0/-0.1)
5(LWT Dimensions Tolerance:±0.1min.)
5(LWT Dimensions Tolerance:±0.05)
N
C
R/D/E
GRM01
GRM02
2
3/X
5 (LW Dimensions Tolerance:±0.1min.
and T Dimensions Tolerance:±0.05)
GRM03
2
GRM18
6
9
A/B
6/9
M/X
10000(W8P2)
10000(W8P2)
10000(W8P2)
4000
M
N/R/D
4000
50000(W4P1)
E
N/C/R/D
C
9
A/M
Package
GRM Type
15000(W8P2)
20000(W8P2)
10000(W8P2)
10000(W8P2)
Paper Tape
Plastic Tape
Paper Tape
Plastic Tape
4000
30000(W8P1)
20000(W8P1)
40000(W4P1)
3000
2000
3000
3000
300
50000(W8P2)
50000(W8P2)
50000(W8P2)
50000(W8P2)
2000
2000
1000
1000
10000
10000
500
1000
1000
500
1000
500
3000
10000
10000
40000(W8P2)
50000(W8P2)
10000
10000
1500
Code:D/E
Code:W
Code:L
Code:J/ F
Code:K
8000
6000
4000
10000
10000
6000
10000
L
φ180mm reel
φ330mm reel
Type
1500
5000
4000
5000
4000
2000
W
T
t
0.145
0.27
0.4 max.
0.2±0.02
0.2±0.02
0.23
0.43
0.125±0.013 0.125±0.013
0.4±0.05
0.25±0.013
Type
0.2±0.05
0.2±0.05
0.26
GRM02
GRM01
2
0.4±0.02
15000(W8P2)
50000(W8P2)
0.5 max.
0.46
Dimensions(Chip)
A *3
B *3
t
2.0± 0.04
* 2
* 1
φ 0.8±0.04
* 1,2:1.0± 0.02
0.05以下
0.15~ 0.4
*1,2:1.0±0.02
2.0±0.04
*1
t
*2
0.05 max.
φ0.8±0.04
0.15~0.25
JEMCGP-01796E
6




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl