Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
Selected language     Polish  ▼
Nazwa części
         Szczegóły


M9F52245 Datasheet(Arkusz danych) 1 Page - Schneider Electric

Numer części M9F52245
Szczegółowy opis  Multi 9 - C60BPR - MCB - 2P - 45 A - C Curve - 240 V - 10 kA - UL 489
Pobierz  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo 

   
 1 page
background image
Product data sheet
Characteristics
M9F52245
Multi 9 - C60BPR - MCB - 2P - 45 A - C Curve -
240 V - 10 kA - UL 489
Product availability : Stock - Normally stocked in distribution facility
Price** : 273.00 USD
Main
Range
Multi 9
Product name
Multi 9 C60
Product or component type
Miniature circuit-breaker
Device short name
C60BPR
Device application
Distribution
Poles description
2P
Number of protected poles
2
Line Rated Current
45 A 77 °F (25 °C) EN/IEC 60947-2
Network type
AC
Trip unit technology
Thermal-magnetic
Curve code
C
Breaking capacity
6 kA Icu 440 V AC EN/IEC 60947-2
10 kA Icu 415 V AC EN/IEC 60947-2
20 kA Icu 240 V AC EN/IEC 60947-2
6 kA Icu 440 V AC GB 14048.2
10 kA Icu 415 V AC GB 14048.2
20 kA Icu 240 V AC GB 14048.2
10 kA AIR 240 V AC UL 489
10 kA AIR 240 V AC CSA C22.2 No 5
Suitability for isolation
Yes EN/IEC 60947-2
Standards
EN/IEC 60947-2
GB 14048.2
UL 489
CSA C22.2 No 5
Product certifications
IEC
CCC
CSA
UL
Mar 19, 2020
1




Html Pages

1  2  3 


Datasheet Download




Link URL

Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ]  

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Dodaj do ulubionych   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  , Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp  |   Russian : Alldatasheetru.com
Korean : Alldatasheet.co.kr   |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com  |   Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl