Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FQA90N10V2 Arkusz danych(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

Numer części FQA90N10V2
Szczegółowy opis  100V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Strona internetowa  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA90N10V2 Arkusz danych(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA90N10V2 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA90N10V2 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA90N10V2 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA90N10V2 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA90N10V2 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA90N10V2 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA90N10V2 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA90N10V2 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
7
www.fairchildsemi.com
FQA90N10V2 Rev. A
Mechanical Dimensions
15.60 ±0.20
4.80 ±0.20
13.60 ±0.20
9.60 ±0.20
2.00 ±0.20
3.00 ±0.20
1.00 ±0.20
1.40 ±0.20
ø3.20 ±0.10
1.50
+0.15
–0.05
0.60
+0.15
–0.05
5.45TYP
[5.45 ±0.30]
5.45TYP
[5.45 ±0.30]
TO-3P
Dimensions in Millimeters


Podobny numer części - FQA90N10V2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQA90N15 FAIRCHILD-FQA90N15 Datasheet
749Kb / 8P
   N-Channel Power MOSFET
FQA90N15 FAIRCHILD-FQA90N15 Datasheet
678Kb / 9P
   N-Channel Power MOSFET
FQA90N15 FAIRCHILD-FQA90N15 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
logo
ON Semiconductor
FQA90N15-F109 ONSEMI-FQA90N15-F109 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel QFET® MOSFET 150 V, 90 A, 18 mΩ
September-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FQA90N15_F109 FAIRCHILD-FQA90N15_F109 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
More results

Podobny opis - FQA90N10V2

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Fairchild Semiconductor
FQB44N10 FAIRCHILD-FQB44N10 Datasheet
640Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
FQP55N10 FAIRCHILD-FQP55N10 Datasheet
666Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQH140N10 FAIRCHILD-FQH140N10 Datasheet
679Kb / 8P
   100V N-Channel MOSFET
FQD13N10 FAIRCHILD-FQD13N10 Datasheet
619Kb / 9P
   100V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3442 AOSMD-AO3442 Datasheet
500Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AO4482 AOSMD-AO4482 Datasheet
204Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON2290 AOSMD-AON2290 Datasheet
227Kb / 5P
   100V N-Channel MOSFET
AOD478 AOSMD-AOD478 Datasheet
427Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AON6290 AOSMD-AON6290 Datasheet
271Kb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
AOT416 AOSMD-AOT416 Datasheet
280Kb / 7P
   100V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4454 WHXPCB-AO4454 Datasheet
2Mb / 6P
   100V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com