Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SSP05XDSE20A1 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Schneider Electric

Numer części SSP05XDSE20A1
Szczegółowy opis  SPD - XDSE Type 1 - 480V Delta - 3PH - 3 Wire - 200kA
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Strona internetowa  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric

SSP05XDSE20A1 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Schneider Electric

  SSP05XDSE20A1 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric SSP05XDSE20A1 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Offer Sustainability
California proposition 65
WARNING: This product can expose you to chemicals including: DINP and DIDP which is known
to the State of California to cause Carcinogen and Reproductive harm. For more information go to
www.p65warnings.ca.gov
REACh Regulation
REACh Declaration
EU RoHS Directive
Compliant
EU RoHS Declaration
Mercury free
Yes
RoHS exemption information
Yes
China RoHS Regulation
China RoHS declaration
Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information.
2


Podobny numer części - SSP05XDSE20A1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
SSP05XDSE20A SCHNEIDER-SSP05XDSE20A Datasheet
135Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 2 - 480V Delta - 3PH - 3 Wire - 200kA
More results

Podobny opis - SSP05XDSE20A1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Schneider Electric
SSP05XDSE20A SCHNEIDER-SSP05XDSE20A Datasheet
135Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 2 - 480V Delta - 3PH - 3 Wire - 200kA
SSP06XDSE20A1 SCHNEIDER-SSP06XDSE20A1 Datasheet
135Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 1 - 240V Delta - 3PH - 3 Wire - 200kA
SSP05XDSE10A1 SCHNEIDER-SSP05XDSE10A1 Datasheet
135Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 1 - 480V Delta - 3PH - 3 Wire - 100kA
SSP05XDSE15A1 SCHNEIDER-SSP05XDSE15A1 Datasheet
135Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 1 - 480V Delta - 3PH - 3 Wire - 150kA
SSP06XDSE20A SCHNEIDER-SSP06XDSE20A Datasheet
135Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 2 - 240V Delta - 3PH - 3 Wire - 200kA
SSP05XDSE10A SCHNEIDER-SSP05XDSE10A Datasheet
135Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 2 - 480V Delta - 3PH - 3 Wire - 100kA
SSP05XDSE15A SCHNEIDER-SSP05XDSE15A Datasheet
135Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 2 - 480V Delta - 3PH - 3 Wire - 150kA
SSP06XDSE15A1 SCHNEIDER-SSP06XDSE15A1 Datasheet
135Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 1 - 240V Delta - 3PH - 3 Wire - 150kA
SSP09XDSE10A1 SCHNEIDER-SSP09XDSE10A1 Datasheet
135Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 1 - 600V Delta - 3PH - 3 Wire - 100kA
SSP02XDSE20A1 SCHNEIDER-SSP02XDSE20A1 Datasheet
135Kb / 2P
   SPD - XDSE Type 1 - 208Y/120V - 3PH - 4 Wire - 200kA
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com