Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SFT1443-H Arkusz danych(PDF) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

Numer części SFT1443-H
Szczegółowy opis  N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Strona internetowa  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SFT1443-H Arkusz danych(HTML) 6 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SFT1443-H Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1443-H Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1443-H Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1443-H Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1443-H Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1443-H Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SFT1443-H Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR DPAK (TO-252)
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.224
(5.690)
0.180
(4.572)
0.055
(1.397)
SFT1443-H
6


Podobny numer części - SFT1443-H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SFT1443-E VBSEMI-SFT1443-E Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
SFT1443-E DOINGTER-SFT1443-E Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SFT1443-TL-H VBSEMI-SFT1443-TL-H Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - SFT1443-H

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI2328DS VISHAY-SI2328DS Datasheet
41Kb / 4P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Dec-01
SIR870ADP_1209 VISHAY-SIR870ADP_1209 Datasheet
481Kb / 13P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 28-Nov-11
SIR876DP VISHAY-SIR876DP Datasheet
191Kb / 9P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 22-Nov-10
SIR882ADP VISHAY-SIR882ADP_15 Datasheet
336Kb / 14P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Aug-11
SI7456CDP VISHAY-SI7456CDP Datasheet
132Kb / 7P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Apr-10
logo
Analog Power
AM90N10-07B ANALOGPOWER-AM90N10-07B Datasheet
365Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AM290N10-02FP ANALOGPOWER-AM290N10-02FP Datasheet
317Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM70040M VISHAY-SUM70040M Datasheet
173Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 17-Aug-15
SUA70060E VISHAY-SUA70060E Datasheet
200Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Jun-16
SUD70090E VISHAY-SUD70090E Datasheet
201Kb / 8P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Feb-16
SI2392DS VISHAY-SI2392DS Datasheet
245Kb / 10P
   N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Apr-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com