Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI2319DS-T1-GE3 Arkusz danych(PDF) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

Numer części SI2319DS-T1-GE3
Szczegółowy opis  P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
Strona internetowa  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd

SI2319DS-T1-GE3 Arkusz danych(HTML) 7 Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd

  SI2319DS-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319DS-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319DS-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319DS-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319DS-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319DS-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319DS-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319DS-T1-GE3 Datasheet HTML 8Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd SI2319DS-T1-GE3 Datasheet HTML 9Page - VBsemi Electronics Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
SOT-23 (TO-236): 3-LEAD
b
E
E1
1
3
2
S
e
e1
D
A2
A
A1
C
Seating Plane
0.10 mm
0.004"
C
C
L1
L
q
Gauge Plane
Seating Plane
0.25 mm
Dim
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
0.89
1.12
0.035
0.044
A1
0.01
0.10
0.0004
0.004
A2
0.88
1.02
0.0346
0.040
b
0.35
0.50
0.014
0.020
c
0.085
0.18
0.003
0.007
D
2.80
3.04
0.110
0.120
E
2.10
2.64
0.083
0.104
E1
1.20
1.40
0.047
0.055
e
0.95 BSC
0.0374 Ref
e1
1.90 BSC
0.0748 Ref
L
0.40
0.60
0.016
0.024
L1
0.64 Ref
0.025 Ref
S
0.50 Ref
0.020 Ref
q
3°8°
3°8°
ECN: S-03946-Rev. K, 09-Jul-01
DWG: 5479
www.VBsemi.tw
E-mail:China@VBsemi TEL:86-755-83251052
SI2319DS-T1-GE3
7


Podobny numer części - SI2319DS-T1-GE3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI2319DS-T1-E3 VISHAY-SI2319DS-T1-E3 Datasheet
61Kb / 5P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 03-May-04
More results

Podobny opis - SI2319DS-T1-GE3

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI2341DS VISHAY-SI2341DS Datasheet
43Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 11-Aug-03
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com