Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SA10-48-5S Arkusz danych(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Numer części SA10-48-5S
Szczegółowy opis  10 Watts
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Strona internetowa  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

SA10-48-5S Arkusz danych(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  SA10-48-5S Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers SA10-48-5S Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Encapsulated DC-DC Converter
SA10 SERIES
10 Watts
http://www.archcorp.com.tw
TEL: +886-2-26989508
FAX: +886-2-26981319
-2-
MECHANICAL DIMENSION
(Top View)
PIN#
Single
1
-DC IN
2
+DC IN
3
-DC OUT
4
+DC OUT
DERATING
BLOCK DIAGRAM


Podobny numer części - SA10-48-5S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Kingbright Corporation
SA10-11CGKWA KINGBRIGHT-SA10-11CGKWA Datasheet
365Kb / 7P
   26mm (1.02 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA10-11EWA KINGBRIGHT-SA10-11EWA Datasheet
219Kb / 5P
   26mm (1.02 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA10-11GWA KINGBRIGHT-SA10-11GWA Datasheet
217Kb / 5P
   26mm (1.02 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA10-11SRWA KINGBRIGHT-SA10-11SRWA Datasheet
216Kb / 5P
   26mm (1.02 INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
SA10-11SURKWA KINGBRIGHT-SA10-11SURKWA Datasheet
371Kb / 7P
   26mm (1.02INCH) SINGLE DIGIT NUMERIC DISPLAY
More results

Podobny opis - SA10-48-5S

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Astec America, Inc
AER03 ASTEC-AER03 Datasheet
561Kb / 2P
   10 Watts
AEE02F12-49 ASTEC-AEE02F12-49 Datasheet
1Mb / 2P
   10 Watts
AEE02F24 ASTEC-AEE02F24 Datasheet
134Kb / 2P
   10 Watts
ASA03G24-L ASTEC-ASA03G24-L Datasheet
94Kb / 2P
   10 Watts
AEE01AA24 ASTEC-AEE01AA24 Datasheet
141Kb / 2P
   10 Watts
logo
Anaren Microwave
10-100RV ANAREN-10-100RV Datasheet
200Kb / 2P
   10 Watts
logo
XP Power Limited
ECE05-10-SERIES XPPOWER-ECE05-10-SERIES Datasheet
158Kb / 2P
   5/10 Watts
logo
Astec America, Inc
AA10C ASTEC-AA10C Datasheet
1Mb / 2P
   10/15 Watts
AA10U ASTEC-AA10U Datasheet
322Kb / 2P
   10 Watts AA10U
logo
XP Power Limited
JCH10 XPPOWER-JCH10 Datasheet
337Kb / 2P
   10 Watts JCH Series
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com