Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

1N4007-1300 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Semikron International

Numer części 1N4007-1300
Szczegółowy opis  Standard silicon rectifier diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SEMIKRON [Semikron International]
Strona internetowa  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

1N4007-1300 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Semikron International

  1N4007-1300 Datasheet HTML 1Page - Semikron International 1N4007-1300 Datasheet HTML 2Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Fig. 1 Forward characteristics ( typical values )
Fig. 2 Rated forward current vs. ambient temperature
1)
Fig. 3 I
FSM
current versus number of cycles at 50 Hz
1N 4001...1N 4007, 1N 4007-1300
2
08-04-2005 SCT
© by SEMIKRON


Podobny numer części - 1N4007-1300

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
1N4007-1300 DIOTEC-1N4007-1300 Datasheet
184Kb / 2P
   Silicon Rectifiers
More results

Podobny opis - 1N4007-1300

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Semikron International
SM5059 SEMIKRON-SM5059 Datasheet
107Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
SM5400 SEMIKRON-SM5400 Datasheet
107Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
EM513 SEMIKRON-EM513_06 Datasheet
134Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
1N5059 SEMIKRON-1N5059_06 Datasheet
133Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
BY226S SEMIKRON-BY226S_06 Datasheet
140Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
1N5059 SEMIKRON-1N5059 Datasheet
129Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
S1A SEMIKRON-S1A Datasheet
111Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P2000A SEMIKRON-P2000A_11 Datasheet
453Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P2500ATL SEMIKRON-P2500ATL Datasheet
452Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P1200A SEMIKRON-P1200A_10 Datasheet
443Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
P600A SEMIKRON-P600A Datasheet
140Kb / 2P
   Standard silicon rectifier diodes
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com