Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SM5819 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Semikron International

Numer części SM5819
Szczegółowy opis  Schottky barrier rectifiers diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SEMIKRON [Semikron International]
Strona internetowa  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International

SM5819 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Semikron International

  SM5819 Datasheet HTML 1Page - Semikron International SM5819 Datasheet HTML 2Page - Semikron International  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Surface mount diode
Schottky barrier rectifiers
diodes
SM 5817...SM 5819
Forward Current: 1 A
Reverse Voltage: 20 to 40 V
Features
Mechanical Data
1)
2)
3)
4)
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Conditions
Values
Units
Characteristics
Symbol
Conditions
Values
Units
Dimensions in mm
SM 5817...SM 5819
1
25-03-2004 SCT
© by SEMIKRON


Podobny numer części - SM5819

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rectron Semiconductor
SM5819 RECTRON-SM5819 Datasheet
191Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER (VOLTAGE RANGE 20 to 40 Volts CURRENT 1.0 Ampere)
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
SM5819 SAMYANG-SM5819 Datasheet
802Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIE R RECTIFIER
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SM5819 MIC-SM5819 Datasheet
59Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Shunye Enterprise
SM5819 SHUNYE-SM5819 Datasheet
94Kb / 2P
   Silicon epitaxial planer type
logo
Bytes
SM5819 BYTES-SM5819 Datasheet
147Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Podobny opis - SM5819

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Semikron International
SB320 SEMIKRON-SB320_07 Datasheet
137Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB1220TL SEMIKRON-SB1220TL Datasheet
381Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB2020TL SEMIKRON-SB2020TL Datasheet
366Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB3020 SEMIKRON-SB3020 Datasheet
523Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB320 SEMIKRON-SB320 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB220 SEMIKRON-SB220_07 Datasheet
133Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK32 SEMIKRON-SK32_07 Datasheet
149Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SB1820 SEMIKRON-SB1820 Datasheet
365Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SGL1-20 SEMIKRON-SGL1-20 Datasheet
138Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK12 SEMIKRON-SK12 Datasheet
141Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
SK32 SEMIKRON-SK32 Datasheet
145Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com