Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LSYT670-J+L Arkusz danych(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

Numer części LSYT670-J+L
Szczegółowy opis  Multi TOPLED
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSYT670-J+L Arkusz danych(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

  LSYT670-J+L Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSYT670-J+L Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSYT670-J+L Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSYT670-J+L Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSYT670-J+L Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSYT670-J+L Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSYT670-J+L Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSYT670-J+L Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSYT670-J+L Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
Data Sheet
8
1999-06-30
Opto Semiconductors
LSG T670, LSP T670, LSY T670, LOP T670, LYG T670, LYP T670
Wellenlänge der Stahlung
λ
peak = f (TA)
Wavelength at peak emission
I
F = 10 mA
Durchlaßspannung
V
F = f (TA)
Forward voltage
I
F = 10 mA
Dominantwellenlänge
λ
dom = f (TA)
Dominant wavelength
I
F = 10 mA
Relative Lichtstärke
I
V / IV(25 ˚C) = f (TA)
Relative luminous intensity
I
F = 10 mA
green
yellow
orange
super-red
pure-green
550
OHL02104
λ
peak
˚C
A
T
0
20
40
60
80
100
570
590
610
630
650
nm
690
green
super-red
orange
yellow
pure-green
1.4
OHL02106
V
F
˚C
A
T
0
20
40
60
80
100
1.6
1.8
2.0
2.2
V
2.4
yellow
green
orange
super-red
pure-green
550
OHL02105
λ
dom
˚C
A
T
0
20
40
60
80
100
570
590
610
630
650
nm
690
yellow
green
orange
super-red
pure-green
0.0
OHL02150
˚C
A
T
0
20
40
60
80
100
V
V
Ι
Ι
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
(25 ˚C)


Podobny numer części - LSYT670-J+L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
LSYT670-J SIEMENS-LSYT670-J Datasheet
491Kb / 8P
   Multi TOPLED
LSYT670-JL SIEMENS-LSYT670-JL Datasheet
491Kb / 8P
   Multi TOPLED
More results

Podobny opis - LSYT670-J+L

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Siemens Semiconductor G...
LSST670 SIEMENS-LSST670 Datasheet
490Kb / 8P
   Multi TOPLED
LSPBT670 SIEMENS-LSPBT670 Datasheet
663Kb / 9P
   Multi TOPLED
logo
OSRAM GmbH
LSGT67K OSRAM-LSGT67K Datasheet
550Kb / 18P
   Multi TOPLED
logo
Siemens Semiconductor G...
LSGT670 SIEMENS-LSGT670 Datasheet
491Kb / 8P
   Multi TOPLED
logo
OSRAM GmbH
SFH331 OSRAM-SFH331_01 Datasheet
131Kb / 8P
   SMT Multi TOPLED
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH331 SIEMENS-SFH331 Datasheet
54Kb / 7P
   SMT Multi TOPLED
LOGT671 SIEMENS-LOGT671 Datasheet
486Kb / 7P
   Multi TOPLED Bright Green Die
logo
OSRAM GmbH
LATBT686 OSRAM-LATBT686 Datasheet
239Kb / 17P
   Hyper Multi TOPLED Hyper-Bright LED
logo
Siemens Semiconductor G...
LSGT677 SIEMENS-LSGT677 Datasheet
484Kb / 7P
   Multi TOPLED Cathodes On One Side
LSST672 SIEMENS-LSST672 Datasheet
464Kb / 8P
   Super Multi TOPLED High-Current LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com