Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STZC6.8N Arkusz danych(PDF) 1 Page - Rohm

Numer części STZC6.8N
Szczegółowy opis  ESD Protection diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

STZC6.8N Arkusz danych(HTML) 1 Page - Rohm

  STZC6.8N Datasheet HTML 1Page - Rohm STZC6.8N Datasheet HTML 2Page - Rohm STZC6.8N Datasheet HTML 3Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
STZC6.8N
Diodes
1/2
ESD Protection diode
STZC6.8N
Application
External dimensions (Unit : mm)
Land size figure (Unit : mm)
ESD Protection, bi direction
Features
1) Ultra small mold type. (SMD3)
2) High reliability.
3)Ultra low capacitance
Construction
Silicon epitaxial planar
Structure
ROHM : SMD3
JEITA : SC-59
week code
JEDEC :S0T-346
0.4
+0.1
-0.06
2.9±0.2
1.9±0.2
0.95
0.95
+0.1
 -0.05
各リードとも
同寸法
0~0.1
0.15
1.1±0.2
0.01
0.8±0.1
(2)
(1)
(3)
Each lead has same dimension
SMD3
0.8MIN.
0.95
1.9
Taping specifications
3.2±0.1
4.0±0.1
4.0±0.1
2.0±0.05
φ1.5±0.1
      0
1.35±0.1
φ1.05MIN
0.3±0.1
Absolute maximum ratings (Ta=25
°C)
Symbol
Unit
Pm
T
Electrical characteristics (Ta=25
°C, Rating of per diode)
W
j
Tstg
Junction temperature
Storage temperature
150
-55 to +150
Limits
Parameter
er dissipation(*1)
200
Pow
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
ener voltage
VZ
6.47
-
7.14
V
IZ=5mA
nt
IR
--
0.50
µA
VR=3.5V
pacitance between terminals
Ct
-
3
-
pF
VR=0V , f=1MHz
Conditions
Parameter
Z
Reverse curre
Ca


Podobny numer części - STZC6.8N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
STZC6.8N ROHM-STZC6.8N Datasheet
976Kb / 3P
   ESD Protection diode
STZC6.8NFH ROHM-STZC6.8NFH Datasheet
777Kb / 6P
   ESD Protection diode
STZC6.8N ROHM-STZC6.8N_11 Datasheet
976Kb / 3P
   ESD Protection diode
More results

Podobny opis - STZC6.8N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RSB6.8G ROHM-RSB6.8G Datasheet
160Kb / 3P
   ESD Protection diode
logo
AUK corp
SDT6D8EF AUK-SDT6D8EF Datasheet
255Kb / 3P
   ESD Protection Diode
logo
Pan Jit International I...
PJQA6V8C PANJIT-PJQA6V8C Datasheet
209Kb / 3P
   ESD Protection diode
logo
WILLAS ELECTRONIC CORP
SESD9DXXV WILLAS-SESD9DXXV Datasheet
387Kb / 4P
   ESD Protection Diode
logo
Rohm
RSB6.8STE61 ROHM-RSB6.8STE61 Datasheet
394Kb / 3P
   ESD Protection diode
logo
Leshan Radio Company
LESD7D5.0T5G LRC-LESD7D5.0T5G Datasheet
499Kb / 6P
   ESD PROTECTION DIODE
logo
Sanyo Semicon Device
DA473S6 SANYO-DA473S6 Datasheet
285Kb / 4P
   ESD Protection Diode
logo
AUK corp
SDT6B2Q AUK-SDT6B2Q Datasheet
52Kb / 3P
   ESD Protection Diode
logo
Dallas Semiconductor
DS9502 DALLAS-DS9502 Datasheet
67Kb / 3P
   ESD Protection Diode
logo
Socay Electornics Co., ...
ESD11D05V-A SOCAY-ESD11D05V-A Datasheet
387Kb / 3P
   ESD Protection Diode
ESD11D05V-C SOCAY-ESD11D05V-C Datasheet
377Kb / 3P
   ESD Protection Diode
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com